データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74HCT4051N データシート (PDF) - NXP Semiconductors

74HCT4051N Datasheet PDF - NXP Semiconductors
部品番号 74HCT4051N
ダウンロード  74HCT4051N ダウンロード

ファイルサイズ   220.32 Kbytes
ページ   31 Pages
メーカー  NXP [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors
部品情報 8-channel analog multiplexer/demultiplexer

74HCT4051N Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
74HCT4051N Datasheet PDF - NXP Semiconductors

部品番号 74HCT4051N
ダウンロード  74HCT4051N Click to download

ファイルサイズ   220.32 Kbytes
ページ   31 Pages
メーカー  NXP [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors
部品情報 8-channel analog multiplexer/demultiplexer

74HCT4051N データシート (HTML) - NXP Semiconductors

Back Button 74HCT4051N Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 74HCT4051N Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74HCT4051N Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74HCT4051N Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74HCT4051N Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74HCT4051N Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74HCT4051N Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74HCT4051N Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74HCT4051N Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74HCT4051N Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors Next Button 

74HCT4051N 製品詳細

General description
The 74HC4051; 74HCT4051 is a high-speed Si-gate CMOS device and is pin compatible with Low-power Schottky TTL (LSTTL). The device is specified in compliance with JEDEC standard no. 7A.

Features and benefits
■ Wide analog input voltage range from -5 V to +5 V
■ Low ON resistance:
    ◆ 80 Ω (typical) at VCC - VEE = 4.5 V
    ◆ 70 Ω (typical) at VCC - VEE = 6.0 V
    ◆ 60 Ω (typical) at VCC - VEE = 9.0 V
■ Logic level translation: to enable 5 V logic to communicate with 5 V analog signals
■ Typical ‘break before make’ built-in
■ ESD protection:
    ◆ HBM JESD22-A114F exceeds 2000 V
    ◆ MM JESD22-A115-A exceeds 200 V
    ◆ CDM JESD22-C101E exceeds 1000 V
■ Multiple package options
■ Specified from -40 °C to +85 °C and -40 °C to +125 °C

Applications
■ Analog multiplexing and demultiplexing
■ Digital multiplexing and demultiplexing
■ Signal gating




同様の部品番号 - 74HCT4051N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74HCT4051N PHILIPS-74HCT4051N Datasheet
126Kb / 16P
   8-channel analog multiplexer/demultiplexer
December 1990
74HCT4051N NXP-74HCT4051N Datasheet
222Kb / 31P
   8-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 7-19 July 2012
74HCT4051N PHILIPS-74HCT4051N Datasheet
222Kb / 31P
   8-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 7-19 July 2012
More results


同様の説明 - 74HCT4051N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TC7MZ4051FK TOSHIBA-TC7MZ4051FK_07 Datasheet
236Kb / 11P
   8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
logo
Texas Instruments
SN74LV4051A-EP TI1-SN74LV4051A-EP Datasheet
490Kb / 13P
[Old version datasheet]    8-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
logo
NXP Semiconductors
74HCT4051PW-118 PHILIPS-74HCT4051PW-118 Datasheet
222Kb / 31P
   8-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 7-19 July 2012
74HC_HCT4051 PHILIPS-74HC_HCT4051_15 Datasheet
222Kb / 31P
   8-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 7-19 July 2012
logo
Unisonic Technologies
U74HC4051 UTC-U74HC4051_18 Datasheet
256Kb / 9P
   8-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
U74LVX4051 UTC-U74LVX4051_16 Datasheet
229Kb / 10P
   8-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
logo
Texas Instruments
SN74LV4051A-Q1 TI-SN74LV4051A-Q1 Datasheet
325Kb / 14P
[Old version datasheet]   8-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
logo
NXP Semiconductors
HEF4051BT PHILIPS-HEF4051BT Datasheet
174Kb / 23P
   8-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 10-17 November 2011
logo
Unisonic Technologies
U74HC4051 UTC-U74HC4051 Datasheet
259Kb / 9P
   8-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER / DEMULTIPLEXER
U74LVX4051 UTC-U74LVX4051 Datasheet
241Kb / 11P
   8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
logo
NXP Semiconductors
74HC4051D-T NXP-74HC4051D-T Datasheet
222Kb / 31P
   8-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 7-19 July 2012
More results




NXP Semiconductors について


NXP Semiconductorsは、自動車、産業、通信、消費者市場など、さまざまなアプリケーション向けの幅広い半導体および統合サーキットを設計、開発、製造する公開された多国籍企業です。

同社は2006年に設立され、オランダのアインドホーフェンに本社を置いています。

NXPは、マイクロコントローラー、マイクロプロセッサ、セキュア認証IC、電源管理ICS、RFおよびマイクロ波コンポーネント、センサーソリューションなど、製品の幅広いポートフォリオを提供します。

同社の製品は、エネルギー効率が高く、安全で、信頼性が高いように設計されており、自動車システム、産業用自動化と制御、スマートホームと建物、接続されたデバイスなど、さまざまなアプリケーションで使用されています。

NXPはイノベーションと顧客満足度に専念しており、ニーズを満たすために顧客に最適な半導体ソリューションを提供することに取り組んでいます。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com