データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74LV4053DB データシート (PDF) - NXP Semiconductors

74LV4053DB Datasheet PDF - NXP Semiconductors
部品番号 74LV4053DB
ダウンロード  74LV4053DB ダウンロード

ファイルサイズ   162.77 Kbytes
ページ   26 Pages
メーカー  NXP [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors
部品情報 Triple single-pole double-throw analog switch

74LV4053DB Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
74LV4053DB Datasheet PDF - NXP Semiconductors

部品番号 74LV4053DB
ダウンロード  74LV4053DB Click to download

ファイルサイズ   162.77 Kbytes
ページ   26 Pages
メーカー  NXP [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors
部品情報 Triple single-pole double-throw analog switch

74LV4053DB データシート (HTML) - NXP Semiconductors

Back Button 74LV4053DB Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 74LV4053DB Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74LV4053DB Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74LV4053DB Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74LV4053DB Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74LV4053DB Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74LV4053DB Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74LV4053DB Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74LV4053DB Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74LV4053DB Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors Next Button 

74LV4053DB 製品詳細

General description

The 74LV4053 is a triple single-pole double-throw (SPDT) analog switch, suitable for use as an analog or digital multiplexer/demultiplexer. It is a low-voltage Si-gate CMOS device and is pin and function compatible with the 74HC4053 and 74HCT4053. Each switch has a digital select input (Sn), two independent inputs/outputs (nY0 and nY1) and a common input/output (nZ). All three switches share an enable input (E). A HIGH onE causes all switches into the high-impedance OFF-state, independent of Sn.



Features

Optimized for low-voltage applications: 1.0 V to 3.6 V

Accepts TTL input levels between VCC= 2.7 V and VCC= 3.6 V

Low ON resistance:

  180Ω(typical) at VCC−VEE= 2.0 V

  100Ω(typical) at VCC−VEE= 3.0 V

  75Ω(typical) at VCC−VEE= 4.5 V

Logic level translation:

  To enable 3 V logic to communicate with±3 V analog signals

Typical ‘break before make’ built in

ESD protection:

  HBM JESD22-A114-C exceeds 2000 V

  MM JESD22-A115-A exceeds 200 V

Multiple package options

Specified from−40°Cto+85°C and from−40°C to +125°C




同様の部品番号 - 74LV4053DB

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74LV4053DB PHILIPS-74LV4053DB Datasheet
154Kb / 16P
   Triple 2-channel analog multiplexer/demultiplexer
1998 Jun 23
More results


同様の説明 - 74LV4053DB

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
HEF4053BT652 PHILIPS-HEF4053BT652 Datasheet
160Kb / 20P
   Triple single-pole double-throw analog switch
Rev. 10-17 November 2011
logo
Nexperia B.V. All right...
74LV4053-Q100 NEXPERIA-74LV4053-Q100 Datasheet
782Kb / 25P
   Triple single-pole double-throw analog switch
HEF4053B-Q100 NEXPERIA-HEF4053B-Q100 Datasheet
775Kb / 19P
   Triple single-pole double-throw analog switch
74LV4053 NEXPERIA-74LV4053 Datasheet
335Kb / 20P
   Triple single-pole double-throw analog switch
Rev. 8 - 15 September 2021
logo
NXP Semiconductors
HEF4053B NXP-HEF4053B Datasheet
160Kb / 20P
   Triple single-pole double-throw analog switch
Rev. 10-17 November 2011
HEF4053B PHILIPS-HEF4053B_15 Datasheet
201Kb / 20P
   Triple single-pole double-throw analog switch
Rev. 11-11 September 2014
74LV4053 PHILIPS-74LV4053_15 Datasheet
243Kb / 27P
   Triple single-pole double-throw analog switch
Rev. 5-18 September 2014
HEF4053B NXP-HEF4053B_13 Datasheet
160Kb / 20P
   Triple single-pole double-throw analog switch
Rev. 10-17 November 2011
logo
Nexperia B.V. All right...
HEF4053B NEXPERIA-HEF4053B Datasheet
289Kb / 16P
   Triple single-pole double-throw analog switch
Rev. 13 - 21 December 2021
logo
NXP Semiconductors
NX3L4053 PHILIPS-NX3L4053_15 Datasheet
266Kb / 22P
   Triple low-ohmic single-pole double-throw analog switch
Rev. 5-25 June 2012
More results




NXP Semiconductors について


NXP Semiconductorsは、自動車、産業、通信、消費者市場など、さまざまなアプリケーション向けの幅広い半導体および統合サーキットを設計、開発、製造する公開された多国籍企業です。

同社は2006年に設立され、オランダのアインドホーフェンに本社を置いています。

NXPは、マイクロコントローラー、マイクロプロセッサ、セキュア認証IC、電源管理ICS、RFおよびマイクロ波コンポーネント、センサーソリューションなど、製品の幅広いポートフォリオを提供します。

同社の製品は、エネルギー効率が高く、安全で、信頼性が高いように設計されており、自動車システム、産業用自動化と制御、スマートホームと建物、接続されたデバイスなど、さまざまなアプリケーションで使用されています。

NXPはイノベーションと顧客満足度に専念しており、ニーズを満たすために顧客に最適な半導体ソリューションを提供することに取り組んでいます。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com