データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MHPM6B20E60D3 データシート (PDF) - Motorola, Inc

MHPM6B20E60D3 Datasheet PDF - Motorola, Inc
部品番号 MHPM6B20E60D3
ダウンロード  MHPM6B20E60D3 ダウンロード

ファイルサイズ   124.76 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  MOTOROLA [Motorola, Inc]
ホームページ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
部品情報 Hybrid Power Module

MHPM6B20E60D3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
MHPM6B20E60D3 Datasheet PDF - Motorola, Inc

部品番号 MHPM6B20E60D3
ダウンロード  MHPM6B20E60D3 Click to download

ファイルサイズ   124.76 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  MOTOROLA [Motorola, Inc]
ホームページ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
部品情報 Hybrid Power Module

MHPM6B20E60D3 データシート (HTML) - Motorola, Inc

MHPM6B20E60D3 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MHPM6B20E60D3 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MHPM6B20E60D3 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MHPM6B20E60D3 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MHPM6B20E60D3 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc

MHPM6B20E60D3 製品詳細

Hybrid Power Module
Integrated Power Stage for 230 VAC Motor Drives

This module integrates a 3–phase inverter and 3–phase rectifier in a single convenient package. It is designed for 2.0 hp motor drive applications at frequencies up to 15 kHz. The inverter incorporates advanced EM–Series insulated gate bipolar transistors (IGBT) matched with ultrafast soft (UFS) free–wheeling diodes to give optimum performance. The input bridge uses rugged, efficient diodes with high surge capability. The top connector pins are designed for easy interfacing to the user’s control board. It is pin–compatible with MHPM6B15E60D3 series modules for scalability.

• Short Circuit Rated 10 µs @ 125°C, 400 V
• Pin-to-Baseplate Isolation Exceeds 2500 Vac (rms)
• Compact Package Outline
• Access to Positive and Negative DC Bus
• Gate–Emitter Clamp Diodes for ESD Protection
• UL Recognition Pending




同様の部品番号 - MHPM6B20E60D3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
MHPM6B25N120SL MOTOROLA-MHPM6B25N120SL Datasheet
265Kb / 10P
   Hybrid Power Module
MHPM6B25N120SS MOTOROLA-MHPM6B25N120SS Datasheet
265Kb / 10P
   Hybrid Power Module
MHPM6B2A60D MOTOROLA-MHPM6B2A60D Datasheet
166Kb / 10P
   Hybrid Power Module
More results


同様の説明 - MHPM6B20E60D3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
MHPM6B15E60D3 MOTOROLA-MHPM6B15E60D3 Datasheet
129Kb / 5P
   Hybrid Power Module
MHPM6B5A120D MOTOROLA-MHPM6B5A120D Datasheet
174Kb / 10P
   Hybrid Power Module
MHPM7A15A60A MOTOROLA-MHPM7A15A60A Datasheet
183Kb / 10P
   Hybrid Power Module
MHPM7A25S120DC3 MOTOROLA-MHPM7A25S120DC3 Datasheet
165Kb / 6P
   Hybrid Power Module
MHPM7A30E60DC3 MOTOROLA-MHPM7A30E60DC3 Datasheet
167Kb / 6P
   Hybrid Power Module
MHPM7A5S120DC3 MOTOROLA-MHPM7A5S120DC3 Datasheet
165Kb / 6P
   Hybrid Power Module
MHPM7B16A120B MOTOROLA-MHPM7B16A120B Datasheet
268Kb / 10P
   Hybrid Power Module
MHPM7B30A60B MOTOROLA-MHPM7B30A60B Datasheet
258Kb / 10P
   Hybrid Power Module
MHPM6B10N120 MOTOROLA-MHPM6B10N120 Datasheet
265Kb / 10P
   Hybrid Power Module
MHPM7A15S120DC3 MOTOROLA-MHPM7A15S120DC3 Datasheet
165Kb / 6P
   Hybrid Power Module
More results




Motorola, Inc について


Motorola、Inc。は、1928年に設立されたアメリカの多国籍電気通信会社でした。イリノイ州シャンバーグに本社を置き、携帯電話、通信機器、半導体の最大のプロバイダーの1つでした。その歴史を通じて、モトローラは、世界初の市販の携帯電話であるDynatac、および世界初の双方向のページャーであるThe PageBoyの開発など、通信の分野での革新で知られていました。

2011年、MotorolaはMotorola MobilityとMotorola Solutionsの2つの別個の企業に分かれました。 Motorola Mobilityは後に2012年にGoogleに買収され、現在はLenovoの子会社です。 Motorola Solutionsは、公安と商業および産業コミュニケーションソリューションに焦点を当てています。同社は、双方向ラジオ、モバイルコンピューティングデバイス、ネットワークインフラストラクチャ機器など、幅広い製品を提供しています。

Motorolaは携帯電話業界の先駆者の1人であり、革新と技術の進歩の豊かな歴史を持っています。同社の遺産は子会社を通じて継続され、その技術と製品は引き続き世界中で使用されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com