データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AO4458 データシート (PDF) - Alpha & Omega Semiconductors

AO4458 Datasheet PDF - Alpha & Omega Semiconductors
部品番号 AO4458
ダウンロード  AO4458 ダウンロード

ファイルサイズ   138.01 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  AOSMD [Alpha & Omega Semiconductors]
ホームページ  http://www.aosmd.com
Logo AOSMD - Alpha & Omega Semiconductors
部品情報 N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor

AO4458 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
AO4458 Datasheet PDF - Alpha & Omega Semiconductors

部品番号 AO4458
ダウンロード  AO4458 Click to download

ファイルサイズ   138.01 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  AOSMD [Alpha & Omega Semiconductors]
ホームページ  http://www.aosmd.com
Logo AOSMD - Alpha & Omega Semiconductors
部品情報 N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor

AO4458 データシート (HTML) - Alpha & Omega Semiconductors

AO4458 Datasheet HTML 1Page - Alpha & Omega Semiconductors AO4458 Datasheet HTML 2Page - Alpha & Omega Semiconductors AO4458 Datasheet HTML 3Page - Alpha & Omega Semiconductors AO4458 Datasheet HTML 4Page - Alpha & Omega Semiconductors

AO4458 製品詳細

General Description

The AO4458/L uses advanced trench technology to provide excellent RDS(ON) with low gate charge. This device is ESD protected and it is suitable for use as a load switch or in PWM applications. AO4458 and AO4458L are electrically identical.

   -RoHs Compliant

   -AO4458L is Halogen Free



Features

  VDS (V) = 30V

  ID = 20A (VGS = 10V)

  RDS(ON) < 4.6mΩ (VGS = 10V)

  RDS(ON) < 6.4mΩ (VGS = 4.5V)



 




同様の部品番号 - AO4458

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO4450 AOSMD-AO4450 Datasheet
111Kb / 4P
   N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
AO4450 AOSMD-AO4450 Datasheet
314Kb / 5P
   40V N-Channel MOSFET
logo
shenzhen wanhexing Elec...
AO4450 WHXPCB-AO4450 Datasheet
2Mb / 5P
   40V N-Channel MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
AO4450 KEXIN-AO4450 Datasheet
1Mb / 4P
   N-Channel MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
AO4450 VBSEMI-AO4450 Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
More results


同様の説明 - AO4458

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Diodes Incorporated
BS870 DIODES-BS870 Datasheet
63Kb / 2P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
DS11302 Rev. G-2
BSS123W DIODES-BSS123W Datasheet
67Kb / 3P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
DS30368 Rev. 2 - 2
DT453N DIODES-DT453N Datasheet
73Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
DS11608 Rev. C-4
logo
NXP Semiconductors
BSH121 PHILIPS-BSH121 Datasheet
297Kb / 13P
   N-channel enhancement mode field-effect transistor
Rev. 01-14 August 2000
PH8230 PHILIPS-PH8230 Datasheet
214Kb / 12P
   N-channel enhancement mode field-effect transistor
Rev. 01-23 June 2003
logo
Unisonic Technologies
2N7002 UTC-2N7002 Datasheet
148Kb / 6P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
logo
Chino-Excel Technology
CEP13N10 CET-CEP13N10 Datasheet
98Kb / 4P
   N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
CEP50N06 CET-CEP50N06 Datasheet
391Kb / 4P
   N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
CEP65A3 CET-CEP65A3 Datasheet
101Kb / 4P
   N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
CEP80N75 CET-CEP80N75 Datasheet
400Kb / 4P
   N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
CEP658N CET-CEP658N Datasheet
491Kb / 4P
   N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results




Alpha & Omega Semiconductors について


Alpha&Omega Semiconductors(AOS)は、電力管理統合サーキット(IC)の設計と製造を専門とするグローバルな半導体企業です。
同社は1995年に設立され、カリフォルニア州サンノゼに本社があります。
AOSは、とりわけ、家電、コンピューティング、通信、産業システムなどのアプリケーションに幅広い電力管理ソリューションを提供しています。
同社は最先端のテクノロジーと革新的な製品で知られており、半導体業界で高い評価を得ています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com