データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MBR3520 データシート (PDF) - Naina Semiconductor ltd.

MBR3520 Datasheet PDF - Naina Semiconductor ltd.
部品番号 MBR3520
ダウンロード  MBR3520 ダウンロード

ファイルサイズ   123.45 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  NAINA [Naina Semiconductor ltd.]
ホームページ  http://www.nainasemi.com
Logo NAINA - Naina Semiconductor ltd.
部品情報 Schottky Power Diode, 35A

MBR3520 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
MBR3520 Datasheet PDF - Naina Semiconductor ltd.

部品番号 MBR3520
ダウンロード  MBR3520 Click to download

ファイルサイズ   123.45 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  NAINA [Naina Semiconductor ltd.]
ホームページ  http://www.nainasemi.com
Logo NAINA - Naina Semiconductor ltd.
部品情報 Schottky Power Diode, 35A

MBR3520 データシート (HTML) - Naina Semiconductor ltd.

MBR3520 Datasheet HTML 1Page - Naina Semiconductor ltd. MBR3520 Datasheet HTML 2Page - Naina Semiconductor ltd.

MBR3520 製品詳細

Features
• Fast Switching
• Low forward voltage drop
• High surge capability
• High efficiency, low power loss
• Normal and Reverse polarity




同様の部品番号 - MBR3520

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Micro Commercial Compon...
MBR3520 MCC-MBR3520 Datasheet
115Kb / 2P
   35 Amp Rectifier 20 to 100 Volts Schottky Barrier
logo
TRANSYS Electronics Lim...
MBR3520 TEL-MBR3520 Datasheet
119Kb / 2P
   SCHOTTKY DIODES STUD TYPE 35 A
logo
Digitron Semiconductors
MBR3520 DIGITRON-MBR3520 Datasheet
108Kb / 2P
   35 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
GeneSiC Semiconductor, ...
MBR3520 GENESIC-MBR3520 Datasheet
780Kb / 3P
   Not ESD Sensitive
logo
New Jersey Semi-Conduct...
MBR3520 NJSEMI-MBR3520 Datasheet
45Kb / 1P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results


同様の説明 - MBR3520

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Naina Semiconductor ltd...
MBR3545 NAINA-MBR3545 Datasheet
124Kb / 2P
   Schottky Power Diode, 35A
logo
Silicon Supplies
SIS650S35AS SS-SIS650S35AS Datasheet
1Mb / 3P
   650V 35A SiC Schottky Diode
Rev 1.0 30/10/23
logo
Diodes Incorporated
BYP57 DIODES-BYP57 Datasheet
436Kb / 6P
   35A SILICON POWER RECTIFIER DIODE
December 2014 Rev. 5 - 4
logo
Zetex Semiconductors
BYP57 ZETEX-BYP57 Datasheet
192Kb / 5P
   35A Silicon Power Rectifier Diode
BYY57 ZETEX-BYY57 Datasheet
212Kb / 5P
   35A Silicon Power Rectifier Diode
logo
Won-Top Electronics
C35A WTE-C35A_06 Datasheet
42Kb / 2P
   35A AUTOMOTIVE CELL DIODE
AR35A WTE-AR35A Datasheet
52Kb / 3P
   35A AUTOMOTIVE BUTTON DIODE
logo
Naina Semiconductor ltd...
1N1183 NAINA-1N1183 Datasheet
559Kb / 2P
   Standard Recovery Diode, 35A
1N3765 NAINA-1N3765 Datasheet
556Kb / 2P
   Standard Recovery Diode, 35A
logo
Nanjing International G...
ARS35G DGNJDZ-ARS35G Datasheet
3Mb / 3P
   35A AUTOMOTIVE BUTTON DIODE
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com