データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AP20GT60P-HF データシート (PDF) - Advanced Power Electronics Corp.

AP20GT60P-HF Datasheet PDF - Advanced Power Electronics Corp.
部品番号 AP20GT60P-HF
ダウンロード  AP20GT60P-HF ダウンロード

ファイルサイズ   65.09 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  A-POWER [Advanced Power Electronics Corp.]
ホームページ  http://www.a-power.com.tw
Logo A-POWER - Advanced Power Electronics Corp.
部品情報 N-CHANNEL INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR

AP20GT60P-HF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
AP20GT60P-HF Datasheet PDF - Advanced Power Electronics Corp.

部品番号 AP20GT60P-HF
ダウンロード  AP20GT60P-HF Click to download

ファイルサイズ   65.09 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  A-POWER [Advanced Power Electronics Corp.]
ホームページ  http://www.a-power.com.tw
Logo A-POWER - Advanced Power Electronics Corp.
部品情報 N-CHANNEL INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR

AP20GT60P-HF データシート (HTML) - Advanced Power Electronics Corp.

AP20GT60P-HF Datasheet HTML 1Page - Advanced Power Electronics Corp. AP20GT60P-HF Datasheet HTML 2Page - Advanced Power Electronics Corp. AP20GT60P-HF Datasheet HTML 3Page - Advanced Power Electronics Corp.

AP20GT60P-HF 製品詳細

VCES   600V
IC 20A

Features
▼ High Speed Switching
▼ Low Saturation Voltage
   VCE(sat),typ.=1.8V@IC=20A
▼ RoHS Compliant & Halogen-Free




同様の部品番号 - AP20GT60P-HF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Advanced Power Electron...
AP20GT60P-HF A-POWER-AP20GT60P-HF_14 Datasheet
65Kb / 3P
   High Speed Switching
AP20GT60P-HF A-POWER-AP20GT60P-HF_16 Datasheet
63Kb / 3P
   High Speed Switching
More results


同様の説明 - AP20GT60P-HF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Microsemi Corporation
PPNGZ52F120A MICROSEMI-PPNGZ52F120A Datasheet
102Kb / 3P
   N-CHANNEL INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR
logo
Unisonic Technologies
1N50A UTC-1N50A Datasheet
194Kb / 5P
   N-CHANNEL INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR
30N06V-Q UTC-30N06V-Q Datasheet
205Kb / 6P
   N-CHANNEL INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR
logo
Advanced Power Electron...
AP25G45GEM A-POWER-AP25G45GEM Datasheet
69Kb / 3P
   N-CHANNEL INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR
logo
Silicon Standard Corp.
SSM20G45EGH SSC-SSM20G45EGH Datasheet
763Kb / 7P
   N-channel Insulated-Gate Bipolar Transistor
SSM28G45EM SSC-SSM28G45EM Datasheet
263Kb / 4P
   N-CHANNEL INSULATED-GATE BIPOLAR TRANSISTOR
logo
Unisonic Technologies
UG25N45 UTC-UG25N45 Datasheet
184Kb / 3P
   N-CHANNEL INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR
logo
Advanced Power Electron...
AP30G40GEO-HF A-POWER-AP30G40GEO-HF Datasheet
60Kb / 3P
   N-CHANNEL INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR
AP40G120W A-POWER-AP40G120W Datasheet
99Kb / 3P
   N-CHANNEL INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR
logo
Microsemi Corporation
MSAGX75F60A MICROSEMI-MSAGX75F60A Datasheet
45Kb / 2P
   N-CHANNEL INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com