データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FDC6305N データシート (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDC6305N Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
部品番号 FDC6305N
ダウンロード  FDC6305N ダウンロード

ファイルサイズ   246.26 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 Dual N-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET

FDC6305N Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
FDC6305N Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

部品番号 FDC6305N
ダウンロード  FDC6305N Click to download

ファイルサイズ   246.26 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 Dual N-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET

FDC6305N データシート (HTML) - Fairchild Semiconductor

FDC6305N Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDC6305N Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDC6305N Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDC6305N Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDC6305N Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDC6305N Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDC6305N Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDC6305N Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor



同様の部品番号 - FDC6305N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FDC6305N VBSEMI-FDC6305N Datasheet
1Mb / 9P
   Dual N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
More results


同様の説明 - FDC6305N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FDS6890A FAIRCHILD-FDS6890A Datasheet
241Kb / 8P
   Dual N-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDC6327C FAIRCHILD-FDC6327C Datasheet
323Kb / 12P
   Dual N & P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDN335N FAIRCHILD-FDN335N Datasheet
210Kb / 8P
   N-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDZ2551N FAIRCHILD-FDZ2551N Datasheet
52Kb / 4P
   Dual N-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM BGA MOSFET
FDC637AN FAIRCHILD-FDC637AN Datasheet
240Kb / 8P
   Single N-Channel, 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDS6875 FAIRCHILD-FDS6875 Datasheet
194Kb / 8P
   Dual P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDZ201N FAIRCHILD-FDZ201N Datasheet
37Kb / 4P
   N-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM BGA MOSFET
FDC640P FAIRCHILD-FDC640P Datasheet
261Kb / 8P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDZ2552P FAIRCHILD-FDZ2552P Datasheet
52Kb / 4P
   Dual P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM BGA MOSFET
FDC638P FAIRCHILD-FDC638P Datasheet
240Kb / 9P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
More results




Fairchild Semiconductor について


Fairchild Semiconductorは、1950年代後半に設立された先駆的な半導体会社でした。
同社は、最初の商用トランジスタの開発における革新と、統合回路技術の進歩への貢献で知られていました。
Fairchildは、電力半導体、アナログおよび混合シグナル統合回路、およびその他の半導体製品の大手サプライヤーになりました。
同社は2016年にSemiconductorで買収され、その製品と技術は引き続きSemiconductorブランドの下で開発および販売されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com