データシートサーチシステム |
|
FDMS86201 データシート (PDF) - Fairchild Semiconductor |
FDMS86201 Datasheet (PDF) |
ダウンロード データシート |
部品番号 | FDMS86201 |
ダウンロード | FDMS86201 Click to download |
ファイルサイズ | 221.76 Kbytes |
ページ | 7 Pages |
メーカー | FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor] |
ホームページ | http://www.fairchildsemi.com |
Logo | |
部品情報 | N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 120 V, 35 A, 11.5 m |
FDMS86201 データシート (HTML) - Fairchild Semiconductor |
同様の部品番号 - FDMS86201 |
|
Fairchild Semiconductor について |
|
リンク URL |
プライバシーポリシー |
ALLDATASHEET.JP |
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか? [ DONATE ] |
Alldatasheetは | 広告 | お問い合わせ | プライバシーポリシー | リンク交換 | メーカーリスト All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |