データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CC10-2412DR-E データシート (PDF) - TDK Electronics

CC10-2412DR-E Datasheet PDF - TDK Electronics
部品番号 CC10-2412DR-E
ダウンロード  CC10-2412DR-E ダウンロード

ファイルサイズ   255.91 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  TDK [TDK Electronics]
ホームページ  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics
部品情報 Ultra Compact, 1.5W to 25W Single and Dual DC-DC Converters

CC10-2412DR-E Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
CC10-2412DR-E Datasheet PDF - TDK Electronics

部品番号 CC10-2412DR-E
ダウンロード  CC10-2412DR-E Click to download

ファイルサイズ   255.91 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  TDK [TDK Electronics]
ホームページ  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics
部品情報 Ultra Compact, 1.5W to 25W Single and Dual DC-DC Converters

CC10-2412DR-E データシート (HTML) - TDK Electronics

CC10-2412DR-E Datasheet HTML 1Page - TDK Electronics CC10-2412DR-E Datasheet HTML 2Page - TDK Electronics

CC10-2412DR-E 製品詳細

Features
● Mounting area halved compared to existing products
● Nonuse of tantalum capacitor or aluminum electrolytic capacitor
● Remote On/Off function incorporated in all series of products
● High accuracy of ±3% in output voltage (10W of lower single output)
● 5-side metal-shielded low noise design
● Lightweight design with no resin filled up
● Supports DIP insertion, SMD mounting and SIP vertical insertion (3W products)
● Approved by UL60950-1, CSA C22.2 No.60950-1 (C-UL), and EN60950-1 (NEMKO)




同様の部品番号 - CC10-2412DR-E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TDK Electronics
CC10-2412DR-E TDK-CC10-2412DR-E Datasheet
5Mb / 25P
   Insulation type DC-DC converter
More results


同様の説明 - CC10-2412DR-E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TDK Electronics
CC1R5-0503SF-E TDK-CC1R5-0503SF-E Datasheet
255Kb / 2P
   Ultra Compact, 1.5W to 25W Single and Dual DC-DC Converters
CC3-0512SR-E TDK-CC3-0512SR-E Datasheet
255Kb / 2P
   Ultra Compact, 1.5W to 25W Single and Dual DC-DC Converters
CC152405SRE TDK-CC152405SRE Datasheet
255Kb / 2P
   Ultra Compact, 1.5W to 25W Single and Dual DC-DC Converters
PSS3-24-5 TDK-PSS3-24-5 Datasheet
443Kb / 2P
   Ultra Compact, 1.5W to 12W Single and Dual DC-DC Converters
PSS10-24-12 TDK-PSS10-24-12 Datasheet
443Kb / 2P
   Ultra Compact, 1.5W to 12W Single and Dual DC-DC Converters
PSS3-24-3R3 TDK-PSS3-24-3R3 Datasheet
443Kb / 2P
   Ultra Compact, 1.5W to 12W Single and Dual DC-DC Converters
PSS6245 TDK-PSS6245 Datasheet
443Kb / 2P
   Ultra Compact, 1.5W to 12W Single and Dual DC-DC Converters
PSS3-24-12 TDK-PSS3-24-12 Datasheet
443Kb / 2P
   Ultra Compact, 1.5W to 12W Single and Dual DC-DC Converters
PSD1R551212 TDK-PSD1R551212 Datasheet
443Kb / 2P
   Ultra Compact, 1.5W to 12W Single and Dual DC-DC Converters
logo
DENSEI-LAMBDA
PP10-24-5 LAMBDA-PP10-24-5 Datasheet
188Kb / 4P
   Single, Dual output DC-DC converter 1.5W ~ 25W
More results




TDK Electronics について


TDK Electronicsは、日本に拠点を置く多国籍電子会社であるTDK Corporationの子会社です。
TDK Electronicsは、コンデンサ、インダクタ、フェライトビーズなどの電子コンポーネントの設計と製造を専門としており、家電、自動車、産業システムなどの幅広い用途で使用しています。
同社は、高品質の製品と革新的なソリューションで知られており、電子業界で高い評価を得ています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com