データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FDG6335N データシート (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDG6335N Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
部品番号 FDG6335N
ダウンロード  FDG6335N ダウンロード

ファイルサイズ   66.23 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 20V N & P-Channel PowerTrench MOSFETs

FDG6335N Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
FDG6335N Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

部品番号 FDG6335N
ダウンロード  FDG6335N Click to download

ファイルサイズ   66.23 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 20V N & P-Channel PowerTrench MOSFETs

FDG6335N データシート (HTML) - Fairchild Semiconductor

FDG6335N Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDG6335N Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDG6335N Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDG6335N Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDG6335N Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor

FDG6335N 製品詳細

General Description
This N-Channel MOSFET has been designed specifically to improve the overall efficiency of DC/DC converters using either synchronous or conventional switching PWM controllers. It has been optimized use in small switching regulators, providing an extremely low RDS(ON) and gate charge (QG) in a small package.

Features
• 0.7 A, 20 V.
   RDS(ON) = 300 mW @ VGS = 4.5 V
   RDS(ON) = 400 mW @ VGS = 2.5 V
• Low gate charge (1.1 nC typical)
• High performance trench technology for extremely low RDS(ON)
• Compact industry standard SC70-6 surface mount package

Applications
• DC/DC converter
• Power management
• Loadswitch




同様の部品番号 - FDG6335N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FDG6331L FAIRCHILD-FDG6331L Datasheet
54Kb / 4P
   Integrated Load Switch
FDG6332C FAIRCHILD-FDG6332C Datasheet
93Kb / 8P
   20V N & P-Channel PowerTrench MOSFETs
FDG6332C_F085 FAIRCHILD-FDG6332C_F085 Datasheet
284Kb / 8P
   20V N & P-Channel PowerTrench짰MOSFETs
More results


同様の説明 - FDG6335N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FDG6332C FAIRCHILD-FDG6332C Datasheet
93Kb / 8P
   20V N & P-Channel PowerTrench MOSFETs
FDC6420C FAIRCHILD-FDC6420C Datasheet
102Kb / 8P
   20V N & P-Channel PowerTrench MOSFETs
logo
Guangdong Kexin Industr...
KDR8702H KEXIN-KDR8702H Datasheet
78Kb / 3P
   20V N & P-Channel PowerTrench MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FDR8702H FAIRCHILD-FDR8702H Datasheet
200Kb / 8P
   20V N & P-Channel PowerTrench MOSFET
FDC6333C FAIRCHILD-FDC6333C Datasheet
98Kb / 8P
   30V N & P-Channel PowerTrench MOSFETs
FDS8333C FAIRCHILD-FDS8333C Datasheet
134Kb / 8P
   30V N & P-Channel PowerTrench MOSFETs
logo
First Silicon Co., Ltd
FTK2116NP FS-FTK2116NP Datasheet
1Mb / 6P
   20V N P Dual Channel MOSFETs
FTK2116DFN22 FS-FTK2116DFN22 Datasheet
859Kb / 6P
   20V NP Dual Channel MOSFETs
FTK2120NPSOT563 FS-FTK2120NPSOT563 Datasheet
1Mb / 8P
   20V NP Dual Channel MOSFETs
logo
Fairchild Semiconductor
FDW262P FAIRCHILD-FDW262P Datasheet
87Kb / 5P
   20V P-Channel PowerTrench MOSFET
More results




Fairchild Semiconductor について


Fairchild Semiconductorは、1950年代後半に設立された先駆的な半導体会社でした。
同社は、最初の商用トランジスタの開発における革新と、統合回路技術の進歩への貢献で知られていました。
Fairchildは、電力半導体、アナログおよび混合シグナル統合回路、およびその他の半導体製品の大手サプライヤーになりました。
同社は2016年にSemiconductorで買収され、その製品と技術は引き続きSemiconductorブランドの下で開発および販売されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com