データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FGB30N6S2D データシート (PDF) - Fairchild Semiconductor

FGB30N6S2D Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
部品番号 FGB30N6S2D
ダウンロード  FGB30N6S2D ダウンロード

ファイルサイズ   281.66 Kbytes
ページ   12 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 600V, SMPS II Series N-Channel IGBT with Anti-Parallel StealthTM Diode

FGB30N6S2D Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
FGB30N6S2D Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

部品番号 FGB30N6S2D
ダウンロード  FGB30N6S2D Click to download

ファイルサイズ   281.66 Kbytes
ページ   12 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 600V, SMPS II Series N-Channel IGBT with Anti-Parallel StealthTM Diode

FGB30N6S2D データシート (HTML) - Fairchild Semiconductor

Back Button FGB30N6S2D Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FGB30N6S2D Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FGB30N6S2D Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FGB30N6S2D Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FGB30N6S2D Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FGB30N6S2D Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FGB30N6S2D Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FGB30N6S2D Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FGB30N6S2D Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FGB30N6S2D Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor Next Button 

FGB30N6S2D 製品詳細

General Description
The FGH30N6S2D, FGP30N6S2D, and FGB30N6S2D are Low Gate Charge, Low Plateau Voltage SMPS II IGBTs combining the fast switching speed of the SMPS IGBTs along with lower gate charge and plateau voltage and avalanche capability (UIS). These LGC devices shorten delay times, and reduce the power requirement of the gate drive.

Features
• 100kHz Operation at 390V, 14A
• 200kHZ Operation at 390V, 9A
• 600V Switching SOA Capability
• Typical Fall Time. . . . . . . . . . . 90ns at TJ = 125°C
• Low Gate Charge . . . . . . . . . 23nC at VGE = 15V
• Low Plateau Voltage . . . . . . . . . . . . .6.5V Typical
• UIS Rated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150mJ
• Low Conduction Loss




同様の部品番号 - FGB30N6S2D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FGB30N6S2D FAIRCHILD-FGB30N6S2D Datasheet
287Kb / 12P
   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT with Anti-Parallel StealthTM Diode
FGB30N6S2DT FAIRCHILD-FGB30N6S2DT Datasheet
287Kb / 12P
   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT with Anti-Parallel StealthTM Diode
More results


同様の説明 - FGB30N6S2D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FGK60N6S2D FAIRCHILD-FGK60N6S2D Datasheet
185Kb / 9P
   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT with Anti-Parallel StealthTM Diode
FGH40N6S2D FAIRCHILD-FGH40N6S2D Datasheet
208Kb / 9P
   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT with Anti-Parallel StealthTM Diode
FGB30N6S2DT FAIRCHILD-FGB30N6S2DT Datasheet
287Kb / 12P
   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT with Anti-Parallel StealthTM Diode
FGH20N6S2D FAIRCHILD-FGH20N6S2D Datasheet
232Kb / 9P
   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT with Anti-Parallel StealthTM Diode
FGH50N6S2D FAIRCHILD-FGH50N6S2D Datasheet
195Kb / 9P
   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT with Anti-Parallel StealthTM Diode
FGP20N6S2D FAIRCHILD-FGP20N6S2D Datasheet
231Kb / 9P
   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT with Anti-Parallel Stealth Diode
logo
Intersil Corporation
HGT5A40N60A4D INTERSIL-HGT5A40N60A4D Datasheet
100Kb / 9P
   600V, SMPS Series N-Channel IGBT with Anti-Parallel Hyperfast Diode
February 2000
HGT1S3N60A4DS INTERSIL-HGT1S3N60A4DS Datasheet
130Kb / 10P
   600V, SMPS Series N-Channel IGBT with Anti-Parallel Hyperfast Diode
January 2000
HGTG20N60A4D INTERSIL-HGTG20N60A4D Datasheet
351Kb / 9P
   600V, SMPS Series N-Channel IGBT with Anti-Parallel Hyperfast Diode
October 1999
logo
Fairchild Semiconductor
HGTG20N60A4D FAIRCHILD-HGTG20N60A4D Datasheet
204Kb / 9P
   600V, SMPS Series N-Channel IGBT with Anti-Parallel Hyperfast Diode
More results




Fairchild Semiconductor について


Fairchild Semiconductorは、1950年代後半に設立された先駆的な半導体会社でした。
同社は、最初の商用トランジスタの開発における革新と、統合回路技術の進歩への貢献で知られていました。
Fairchildは、電力半導体、アナログおよび混合シグナル統合回路、およびその他の半導体製品の大手サプライヤーになりました。
同社は2016年にSemiconductorで買収され、その製品と技術は引き続きSemiconductorブランドの下で開発および販売されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com