データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FM24C08U データシート (PDF) - Fairchild Semiconductor

FM24C08U Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
部品番号 FM24C08U
ダウンロード  FM24C08U ダウンロード

ファイルサイズ   105.7 Kbytes
ページ   14 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 4K-Bit Standard 2-Wire Bus Interface Serial EEPROM

FM24C08U Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
FM24C08U Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

部品番号 FM24C08U
ダウンロード  FM24C08U Click to download

ファイルサイズ   105.7 Kbytes
ページ   14 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 4K-Bit Standard 2-Wire Bus Interface Serial EEPROM

FM24C08U データシート (HTML) - Fairchild Semiconductor

Back Button FM24C08U Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FM24C08U Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FM24C08U Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FM24C08U Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FM24C08U Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FM24C08U Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FM24C08U Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FM24C08U Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FM24C08U Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FM24C08U Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor Next Button 

FM24C08U 製品詳細

General Description

The FM24C04U/05U devices are 4096 bits of CMOS non-volatile electrically erasable memory. These devices conform to all specifications in the Standard IIC 2-wire protocol.  They are designed to minimize device pin count and simplify PC board layout requirements.



Features

■ Extended operating voltage 2.7V – 5.5V

■ 400 KHz clock frequency (F) at 2.7V - 5.5V

■ 200µA active current typical

    10µA standby current typical

    1µA standby current typical (L)

    0.1µA standby current typical (LZ)

■ IIC compatible interface

    – Provides bi-directional data transfer protocol

■  Sixteen byte page write mode

    – Minimizes total write time per byte

■ Self timed write cycle

    Typical write cycle time of 6ms

■ Hardware Write Protect for upper half (FM24C05U only)

■ Endurance: 1,000,000 data changes

■ Data retention greater than 40 years

■ Packages available: 8-pin DIP, 8-pin SO, and 8-pin TSSOP

■ Available in three temperature ranges

    - Commercial: 0°to +70°C

    - Extended (E): -40°to +85C

    - Automotive (V): -40°to +125°C



同様の部品番号 - FM24C08U

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FM24C08U FAIRCHILD-FM24C08U Datasheet
105Kb / 14P
   8K-Bit Standard 2-Wire Bus
FM24C08U/09U FAIRCHILD-FM24C08U/09U Datasheet
105Kb / 14P
   2K-Bit Standard 2-Wire Bus Interface Serial EEPROM
FM24C08U/09U FAIRCHILD-FM24C08U/09U Datasheet
105Kb / 14P
   8K-Bit Standard 2-Wire Bus
More results


同様の説明 - FM24C08U

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
NM24C04 FAIRCHILD-NM24C04 Datasheet
104Kb / 14P
   4K-Bit Standard 2-Wire Bus Interface Serial EEPROM
FM24C16U FAIRCHILD-FM24C16U Datasheet
103Kb / 14P
   16K-Bit Standard 2-Wire Bus Interface Serial EEPROM
NM24C08 FAIRCHILD-NM24C08 Datasheet
104Kb / 14P
   8K-Bit Standard 2-Wire Bus Interface Serial EEPROM
FM24C128 FAIRCHILD-FM24C128 Datasheet
102Kb / 13P
   128K-Bit Standard 2-Wire Bus Interface Serial EEPROM
FM24C64 FAIRCHILD-FM24C64 Datasheet
100Kb / 13P
   64K-Bit Standard 2-Wire Bus Interface Serial EEPROM
NM24C16 FAIRCHILD-NM24C16 Datasheet
102Kb / 14P
   16K-Bit Standard 2-Wire Bus Interface Serial EEPROM
FM24C32U FAIRCHILD-FM24C32U Datasheet
85Kb / 13P
   32K-Bit Standard 2-Wire Bus Interface Serial EEPROM
FM24C02U FAIRCHILD-FM24C02U Datasheet
105Kb / 14P
   2K-Bit Standard 2-Wire Bus Interface Serial EEPROM
NM24C08U FAIRCHILD-NM24C08U Datasheet
100Kb / 13P
   8K-Bit Serial EEPROM 2-Wire Bus Interface
NM24C02U FAIRCHILD-NM24C02U Datasheet
99Kb / 13P
   2K-Bit Serial EEPROM 2-Wire Bus Interface
More results




Fairchild Semiconductor について


Fairchild Semiconductorは、1950年代後半に設立された先駆的な半導体会社でした。
同社は、最初の商用トランジスタの開発における革新と、統合回路技術の進歩への貢献で知られていました。
Fairchildは、電力半導体、アナログおよび混合シグナル統合回路、およびその他の半導体製品の大手サプライヤーになりました。
同社は2016年にSemiconductorで買収され、その製品と技術は引き続きSemiconductorブランドの下で開発および販売されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com