データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQA18N50V2 データシート (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQA18N50V2 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
部品番号 FQA18N50V2
ダウンロード  FQA18N50V2 ダウンロード

ファイルサイズ   624.23 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 500V N-Channel MOSFET

FQA18N50V2 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
FQA18N50V2 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQA18N50V2
ダウンロード  FQA18N50V2 Click to download

ファイルサイズ   624.23 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 500V N-Channel MOSFET

FQA18N50V2 データシート (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQA18N50V2 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQA18N50V2 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQA18N50V2 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQA18N50V2 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQA18N50V2 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQA18N50V2 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQA18N50V2 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQA18N50V2 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FQA18N50V2 製品詳細

General Description

These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology.

This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for high efficient switched mode power supplies, active power factor correction, electronic lamp ballast based on half bridge topology.



Features

• 20A, 500V, RDS(on) = 0.265Ω @VGS = 10 V

• Low gate charge ( typical 42 nC)

• Low Crss ( typical 11 pF)

• Fast switching

• 100% avalanche tested

• Improved dv/dt capability




同様の部品番号 - FQA18N50V2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
FQA18N50V2 ISC-FQA18N50V2 Datasheet
363Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


同様の説明 - FQA18N50V2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQA13N50CF FAIRCHILD-FQA13N50CF_07 Datasheet
767Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQD3N50C FAIRCHILD-FQD3N50C_08 Datasheet
900Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF5N50CF FAIRCHILD-FQPF5N50CF Datasheet
657Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP5N50S SEMIHOW-HFP5N50S Datasheet
785Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFP13N50S SEMIHOW-HFP13N50S Datasheet
946Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFS13N50S SEMIHOW-HFS13N50S Datasheet
859Kb / 7P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
FQD5N50 TGS-FQD5N50 Datasheet
554Kb / 2P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD1N50TF FAIRCHILD-FQD1N50TF Datasheet
833Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF9N50YDTU FAIRCHILD-FQPF9N50YDTU Datasheet
723Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQA24N50F FAIRCHILD-FQA24N50F Datasheet
620Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQD1N50 FAIRCHILD-FQD1N50 Datasheet
740Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
More results




Fairchild Semiconductor について


Fairchild Semiconductorは、1950年代後半に設立された先駆的な半導体会社でした。
同社は、最初の商用トランジスタの開発における革新と、統合回路技術の進歩への貢献で知られていました。
Fairchildは、電力半導体、アナログおよび混合シグナル統合回路、およびその他の半導体製品の大手サプライヤーになりました。
同社は2016年にSemiconductorで買収され、その製品と技術は引き続きSemiconductorブランドの下で開発および販売されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com