データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQA6N70 データシート (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQA6N70 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
部品番号 FQA6N70
ダウンロード  FQA6N70 ダウンロード

ファイルサイズ   563.21 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 700V N-Channel MOSFET

FQA6N70 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
FQA6N70 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQA6N70
ダウンロード  FQA6N70 Click to download

ファイルサイズ   563.21 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 700V N-Channel MOSFET

FQA6N70 データシート (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQA6N70 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQA6N70 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQA6N70 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQA6N70 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQA6N70 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQA6N70 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQA6N70 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQA6N70 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FQA6N70 製品詳細

General Description

These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology.

This advanced technology is especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation modes. These devices are well suited for high efficiency switch mode power supply.



Features

• 6.4A, 700V, RDS(on) = 1.5 Ω @ VGS = 10 V

• Low gate charge ( typical 30 nC)

• Low Crss ( typical 15 pF)

• Fast switching

• 100% avalanche tested

• Improved dv/dt capability



 




同様の部品番号 - FQA6N70

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQA6N80 FAIRCHILD-FQA6N80 Datasheet
677Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQA6N80 ISC-FQA6N80 Datasheet
369Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FQA6N90 FAIRCHILD-FQA6N90 Datasheet
774Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQA6N90 ISC-FQA6N90 Datasheet
369Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FQA6N90C FAIRCHILD-FQA6N90C Datasheet
611Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
More results


同様の説明 - FQA6N70

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Bruckewell Technology L...
MSD2N70 BWTECH-MSD2N70 Datasheet
1,016Kb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
MSF2N70 BWTECH-MSF2N70 Datasheet
1Mb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
MSF6N70 BWTECH-MSF6N70 Datasheet
959Kb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP2N70S SEMIHOW-HFP2N70S Datasheet
949Kb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF15N70 FAIRCHILD-FQAF15N70 Datasheet
756Kb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFD1N70 SEMIHOW-HFD1N70 Datasheet
730Kb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP6N70 FAIRCHILD-FQP6N70 Datasheet
763Kb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
logo
Shenzhen Foster Semicon...
FIR10N70FG FOSTER-FIR10N70FG Datasheet
2Mb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
logo
Pan Jit International I...
PJU6NA70 PANJIT-PJU6NA70 Datasheet
442Kb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
logo
Shenzhen Foster Semicon...
FIR4N70FG FOSTER-FIR4N70FG Datasheet
6Mb / 10P
   700V N-Channel MOSFET
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HMS15N70K HMSEMI-HMS15N70K Datasheet
1Mb / 7P
   700V N-Channel MOSFET
More results




Fairchild Semiconductor について


Fairchild Semiconductorは、1950年代後半に設立された先駆的な半導体会社でした。
同社は、最初の商用トランジスタの開発における革新と、統合回路技術の進歩への貢献で知られていました。
Fairchildは、電力半導体、アナログおよび混合シグナル統合回路、およびその他の半導体製品の大手サプライヤーになりました。
同社は2016年にSemiconductorで買収され、その製品と技術は引き続きSemiconductorブランドの下で開発および販売されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com