データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FM1608B-SG データシート (PDF) - Cypress Semiconductor

FM1608B-SG Datasheet PDF - Cypress Semiconductor
部品番号 FM1608B-SG
ダウンロード  FM1608B-SG ダウンロード

ファイルサイズ   342.67 Kbytes
ページ   14 Pages
メーカー  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
ホームページ  http://www.cypress.com
Logo CYPRESS - Cypress Semiconductor
部品情報 64Kb Bytewide 5V F-RAM Memory

FM1608B-SG Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
FM1608B-SG Datasheet PDF - Cypress Semiconductor

部品番号 FM1608B-SG
ダウンロード  FM1608B-SG Click to download

ファイルサイズ   342.67 Kbytes
ページ   14 Pages
メーカー  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
ホームページ  http://www.cypress.com
Logo CYPRESS - Cypress Semiconductor
部品情報 64Kb Bytewide 5V F-RAM Memory

FM1608B-SG データシート (HTML) - Cypress Semiconductor

Back Button FM1608B-SG Datasheet HTML 1Page - Cypress Semiconductor FM1608B-SG Datasheet HTML 2Page - Cypress Semiconductor FM1608B-SG Datasheet HTML 3Page - Cypress Semiconductor FM1608B-SG Datasheet HTML 4Page - Cypress Semiconductor FM1608B-SG Datasheet HTML 5Page - Cypress Semiconductor FM1608B-SG Datasheet HTML 6Page - Cypress Semiconductor FM1608B-SG Datasheet HTML 7Page - Cypress Semiconductor FM1608B-SG Datasheet HTML 8Page - Cypress Semiconductor FM1608B-SG Datasheet HTML 9Page - Cypress Semiconductor FM1608B-SG Datasheet HTML 10Page - Cypress Semiconductor Next Button 

FM1608B-SG 製品詳細

Functional Overview
The FM1608B is a 8 K × 8 nonvolatile memory that reads and writes similar to a standard SRAM. A ferroelectric random access memory or F-RAM is nonvolatile, which means that data is retained after power is removed. It provides data retention for over 151 years while eliminating the reliability concerns, functional disadvantages, and system design complexities of battery-backed SRAM (BBSRAM). Fast write timing and high write endurance make the F-RAM superior to other types of memory.

Features
■ 64-Kbit ferroelectric random access memory (F-RAM) logically organized as 8 K × 8
    ❐ High-endurance 100 trillion (1014) read/writes
    ❐ 151-year data retention (see the Data Retention and Endurance table)
    ❐ NoDelay™ writes
    ❐ Advanced high-reliability ferroelectric process
■ SRAM and EEPROM compatible
    ❐ Industry-standard 8 K × 8 SRAM and EEPROM pinout
    ❐ 70-ns access time, 130-ns cycle time
■ Superior to battery-backed SRAM modules
    ❐ No battery concerns
    ❐ Monolithic reliability
    ❐ True surface mount solution, no rework steps
    ❐ Superior for moisture, shock, and vibration
    ❐ Resistant to negative voltage undershoots
■ Low power consumption
    ❐ Active current 15 mA (max)
    ❐ Standby current 25 μA (typ)
■ Voltage operation: VDD = 4.5 V to 5.5 V
■ Industrial temperature: –40°C to +85°C
■ 28-pin small outline integrated circuit (SOIC) package
■ Restriction of hazardous substances (RoHS) compliant




同様の部品番号 - FM1608B-SG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Ramtron International C...
FM1608B-SG RAMTRON-FM1608B-SG Datasheet
94Kb / 11P
   64Kb Bytewide 5V F-RAM Memory
More results


同様の説明 - FM1608B-SG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Ramtron International C...
FM1608B RAMTRON-FM1608B Datasheet
94Kb / 11P
   64Kb Bytewide 5V F-RAM Memory
logo
Cypress Semiconductor
FM1808B CYPRESS-FM1808B Datasheet
336Kb / 12P
   256Kb Bytewide 5V F-RAM Memory
logo
Ramtron International C...
FM1808B RAMTRON-FM1808B Datasheet
94Kb / 11P
   256Kb Bytewide 5V F-RAM Memory
logo
Cypress Semiconductor
FM24C64B CYPRESS-FM24C64B_13 Datasheet
352Kb / 15P
   64Kb Serial 5V F-RAM Memory
logo
Ramtron International C...
FM25640B RAMTRON-FM25640B Datasheet
213Kb / 13P
   64Kb Serial 5V F-RAM Memory
FM25640C RAMTRON-FM25640C Datasheet
321Kb / 13P
   64Kb Serial 5V F-RAM Memory
FM24C64B RAMTRON-FM24C64B Datasheet
293Kb / 12P
   64Kb Serial 5V F-RAM Memory
FM24C64C RAMTRON-FM24C64C Datasheet
274Kb / 12P
   64Kb Serial 5V F-RAM Memory
logo
Cypress Semiconductor
FM24C64B CYPRESS-FM24C64B Datasheet
347Kb / 12P
   64Kb Serial 5V F-RAM Memory
FM25640B-G CYPRESS-FM25640B-G Datasheet
441Kb / 13P
   64Kb Serial 5V F-RAM Memory
More results




Cypress Semiconductor について


Cypress Semiconductorは、高性能デジタルおよびアナログ統合回路(ICS)の設計と製造を専門とするアメリカの企業です。
同社は1982年に設立され、米国カリフォルニア州サンノゼに本社を置いています。
Cypressは、マイクロコントローラー、メモリ製品、ワイヤレス接続ソリューション、その他のデジタルおよびアナログICを含む幅広い製品を提供しています。
同社の製品は、家電、自動車システム、産業システムなどのさまざまなアプリケーションで使用されています。
サイプレスは、埋め込まれたシステムの分野におけるシグナルとプログラム可能なシステムオンチップ(PSOC)テクノロジー、高品質の製品、イノベーションの専門知識で知られています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com