データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQAF70N08 データシート (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQAF70N08 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
部品番号 FQAF70N08
ダウンロード  FQAF70N08 ダウンロード

ファイルサイズ   662.69 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 80V N-Channel MOSFET

FQAF70N08 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
FQAF70N08 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQAF70N08
ダウンロード  FQAF70N08 Click to download

ファイルサイズ   662.69 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 80V N-Channel MOSFET

FQAF70N08 データシート (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQAF70N08 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQAF70N08 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQAF70N08 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQAF70N08 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQAF70N08 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQAF70N08 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQAF70N08 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQAF70N08 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FQAF70N08 製品詳細

General Description
These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology.
This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for low voltage applications such as automotive, high efficiency switching for DC/DC converters, and DC motor control.

Features
• 53.3A, 80V, RDS(on) = 0.017Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge ( typical 75 nC)
• Low Crss ( typical 180 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability
• 175°C maximum junction temperature rating




同様の部品番号 - FQAF70N08

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
FQAF70N08 ISC-FQAF70N08 Datasheet
329Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


同様の説明 - FQAF70N08

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Bruckewell Technology L...
MS90N08 BWTECH-MS90N08 Datasheet
913Kb / 8P
   80V N-Channel MOSFET
logo
shenzhen wanhexing Elec...
AO4444L WHXPCB-AO4444L Datasheet
2Mb / 6P
   80V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOB284L AOSMD-AOB284L Datasheet
249Kb / 5P
   80V N-Channel MOSFET
AOD2810 AOSMD-AOD2810 Datasheet
294Kb / 6P
   80V N-Channel MOSFET
AOD2816 AOSMD-AOD2816 Datasheet
2Mb / 6P
   80V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD9N08 FAIRCHILD-FQD9N08 Datasheet
536Kb / 9P
   80V N-Channel MOSFET
FQB24N08 FAIRCHILD-FQB24N08 Datasheet
719Kb / 9P
   80V N-Channel MOSFET
FQP24N08 FAIRCHILD-FQP24N08 Datasheet
711Kb / 8P
   80V N-Channel MOSFET
FQP44N08 FAIRCHILD-FQP44N08 Datasheet
668Kb / 8P
   80V N-Channel MOSFET
FQP70N08 FAIRCHILD-FQP70N08 Datasheet
667Kb / 8P
   80V N-Channel MOSFET
More results




Fairchild Semiconductor について


Fairchild Semiconductorは、1950年代後半に設立された先駆的な半導体会社でした。
同社は、最初の商用トランジスタの開発における革新と、統合回路技術の進歩への貢献で知られていました。
Fairchildは、電力半導体、アナログおよび混合シグナル統合回路、およびその他の半導体製品の大手サプライヤーになりました。
同社は2016年にSemiconductorで買収され、その製品と技術は引き続きSemiconductorブランドの下で開発および販売されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com