データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQD30N06 データシート (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQD30N06 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
部品番号 FQD30N06
ダウンロード  FQD30N06 ダウンロード

ファイルサイズ   660.63 Kbytes
ページ   9 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 60V N-Channel MOSFET

FQD30N06 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
FQD30N06 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQD30N06
ダウンロード  FQD30N06 Click to download

ファイルサイズ   660.63 Kbytes
ページ   9 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 60V N-Channel MOSFET

FQD30N06 データシート (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQD30N06 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD30N06 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD30N06 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD30N06 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD30N06 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD30N06 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD30N06 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD30N06 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD30N06 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor

FQD30N06 製品詳細

General Description
These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology.
This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for low voltage applications such as automotive, DC/DC converters, and high efficiency switching for power management in portable and battery operated products.

Features
• 22.7A, 60V, RDS(on) = 0.045Ω @ VGS = 10V
• Low gate charge ( typical 19 nC)
• Low Crss ( typical 40 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability
• 150oC maximum junction temperature rating
• RoHS Compliant




同様の部品番号 - FQD30N06

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQD30N06 FAIRCHILD-FQD30N06 Datasheet
739Kb / 9P
   60V N-Channel MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FQD30N06 VBSEMI-FQD30N06 Datasheet
899Kb / 6P
   N-Channel 6 0-V (D-S) MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQD30N06 ISC-FQD30N06 Datasheet
305Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-08
logo
Fairchild Semiconductor
FQD30N06L FAIRCHILD-FQD30N06L Datasheet
649Kb / 9P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
FQD30N06L FAIRCHILD-FQD30N06L Datasheet
739Kb / 9P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
More results


同様の説明 - FQD30N06

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FDP65N06 FAIRCHILD-FDP65N06 Datasheet
598Kb / 8P
   60V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO3460 AOSMD-AO3460_10 Datasheet
168Kb / 4P
   60V N-Channel MOSFET
AOB462L AOSMD-AOB462L Datasheet
445Kb / 6P
   60V N-Channel MOSFET
AOB2606L AOSMD-AOB2606L Datasheet
354Kb / 7P
   60V N-Channel MOSFET
AON6444 AOSMD-AON6444 Datasheet
270Kb / 7P
   60V N-Channel MOSFET
logo
Chip Integration Techno...
2N7002D CITC-2N7002D Datasheet
502Kb / 6P
   60V N-Channel MOSFET
logo
GOOD-ARK Electronics
SSF6010A GOOD-ARK-SSF6010A Datasheet
996Kb / 5P
   60V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP50N06A SEMIHOW-HFP50N06A_16 Datasheet
374Kb / 9P
   60V N-Channel MOSFET
logo
GOOD-ARK Electronics
SSF6010 GOOD-ARK-SSF6010 Datasheet
953Kb / 5P
   60V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO4440 AOSMD-AO4440_10 Datasheet
172Kb / 4P
   60V N-Channel MOSFET
More results




Fairchild Semiconductor について


Fairchild Semiconductorは、1950年代後半に設立された先駆的な半導体会社でした。
同社は、最初の商用トランジスタの開発における革新と、統合回路技術の進歩への貢献で知られていました。
Fairchildは、電力半導体、アナログおよび混合シグナル統合回路、およびその他の半導体製品の大手サプライヤーになりました。
同社は2016年にSemiconductorで買収され、その製品と技術は引き続きSemiconductorブランドの下で開発および販売されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com