データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQD3P50 データシート (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQD3P50 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
部品番号 FQD3P50
ダウンロード  FQD3P50 ダウンロード

ファイルサイズ   638.08 Kbytes
ページ   9 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 500V P-Channel MOSFET

FQD3P50 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
FQD3P50 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQD3P50
ダウンロード  FQD3P50 Click to download

ファイルサイズ   638.08 Kbytes
ページ   9 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 500V P-Channel MOSFET

FQD3P50 データシート (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQD3P50 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD3P50 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD3P50 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD3P50 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD3P50 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD3P50 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD3P50 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD3P50 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD3P50 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor

FQD3P50 製品詳細

General Description

These P-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology.

This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for electronic lamp ballast based on complimentary half bridge.



Features

• -2.1A, -500V, RDS(on) = 4.9Ω @VGS = -10 V

• Low gate charge ( typical 18 nC)

• Low Crss ( typical 9.5 pF)

• Fast switching

• 100% avalanche tested

• Improved dv/dt capability

• RoHS Compliant



 




同様の部品番号 - FQD3P50

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQD3P50TM FAIRCHILD-FQD3P50TM Datasheet
766Kb / 9P
   500V P-Channel MOSFET
FQD3P50 FAIRCHILD-FQD3P50_09 Datasheet
766Kb / 9P
   500V P-Channel MOSFET
More results


同様の説明 - FQD3P50

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQD3P50TM FAIRCHILD-FQD3P50TM Datasheet
766Kb / 9P
   500V P-Channel MOSFET
FQD1P50TF FAIRCHILD-FQD1P50TF Datasheet
696Kb / 9P
   500V P-Channel MOSFET
FQD1P50 FAIRCHILD-FQD1P50 Datasheet
569Kb / 9P
   500V P-Channel MOSFET
FQB1P50 FAIRCHILD-FQB1P50 Datasheet
571Kb / 9P
   500V P-Channel MOSFET
FQB3P50 FAIRCHILD-FQB3P50 Datasheet
645Kb / 9P
   500V P-Channel MOSFET
FQB3P50TM FAIRCHILD-FQB3P50TM Datasheet
651Kb / 9P
   500V P-Channel MOSFET
FQD3P50 FAIRCHILD-FQD3P50_09 Datasheet
766Kb / 9P
   500V P-Channel MOSFET
FQPF3P50 FAIRCHILD-FQPF3P50 Datasheet
620Kb / 8P
   500V P-Channel MOSFET
FQPF1P50 FAIRCHILD-FQPF1P50 Datasheet
564Kb / 8P
   500V P-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD1P50 KERSEMI-KSMD1P50 Datasheet
1Mb / 8P
   500V P-Channel MOSFET
More results




Fairchild Semiconductor について


Fairchild Semiconductorは、1950年代後半に設立された先駆的な半導体会社でした。
同社は、最初の商用トランジスタの開発における革新と、統合回路技術の進歩への貢献で知られていました。
Fairchildは、電力半導体、アナログおよび混合シグナル統合回路、およびその他の半導体製品の大手サプライヤーになりました。
同社は2016年にSemiconductorで買収され、その製品と技術は引き続きSemiconductorブランドの下で開発および販売されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com