データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQD4N25 データシート (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQD4N25 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
部品番号 FQD4N25
ダウンロード  FQD4N25 ダウンロード

ファイルサイズ   722.8 Kbytes
ページ   9 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 250V N-Channel MOSFET

FQD4N25 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
FQD4N25 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQD4N25
ダウンロード  FQD4N25 Click to download

ファイルサイズ   722.8 Kbytes
ページ   9 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 250V N-Channel MOSFET

FQD4N25 データシート (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQD4N25 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD4N25 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD4N25 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD4N25 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD4N25 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD4N25 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD4N25 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD4N25 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD4N25 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor

FQD4N25 製品詳細

Features
• 3.0 A, 250 V, RDS(on) = 1.75 Ω (Max) @VGS = 10 V
• Low gate charge (Typ. 4.3 nC)
• Low Crss (Typ. 4.8 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability




同様の部品番号 - FQD4N25

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQD4N25 FAIRCHILD-FQD4N25 Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQD4N25 ISC-FQD4N25 Datasheet
304Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-08
logo
Fairchild Semiconductor
FQD4N25TM FAIRCHILD-FQD4N25TM Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET
More results


同様の説明 - FQD4N25

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FDB33N25 FAIRCHILD-FDB33N25 Datasheet
688Kb / 2P
   250V N-Channel MOSFET
FQB9N25C FAIRCHILD-FQB9N25C Datasheet
869Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
FQPF8N25 FAIRCHILD-FQPF8N25 Datasheet
623Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
FQAF16N25 FAIRCHILD-FQAF16N25 Datasheet
715Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
FQPF27N25 FAIRCHILD-FQPF27N25 Datasheet
765Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
IRF654B FAIRCHILD-IRF654B Datasheet
867Kb / 10P
   250V N-Channel MOSFET
IRFP244B FAIRCHILD-IRFP244B Datasheet
688Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
IRFW634B FAIRCHILD-IRFW634B Datasheet
649Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
IRFW644B FAIRCHILD-IRFW644B Datasheet
685Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
IRF614B FAIRCHILD-IRF614B Datasheet
855Kb / 10P
   250V N-Channel MOSFET
FQB8N25 FAIRCHILD-FQB8N25 Datasheet
593Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
More results




Fairchild Semiconductor について


Fairchild Semiconductorは、1950年代後半に設立された先駆的な半導体会社でした。
同社は、最初の商用トランジスタの開発における革新と、統合回路技術の進歩への貢献で知られていました。
Fairchildは、電力半導体、アナログおよび混合シグナル統合回路、およびその他の半導体製品の大手サプライヤーになりました。
同社は2016年にSemiconductorで買収され、その製品と技術は引き続きSemiconductorブランドの下で開発および販売されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com