データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQD5P20 データシート (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQD5P20 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
部品番号 FQD5P20
ダウンロード  FQD5P20 ダウンロード

ファイルサイズ   614.5 Kbytes
ページ   9 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 200V P-Channel MOSFET

FQD5P20 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
FQD5P20 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQD5P20
ダウンロード  FQD5P20 Click to download

ファイルサイズ   614.5 Kbytes
ページ   9 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 200V P-Channel MOSFET

FQD5P20 データシート (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQD5P20 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD5P20 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD5P20 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD5P20 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD5P20 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD5P20 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD5P20 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD5P20 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD5P20 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor

FQD5P20 製品詳細

General Description
These P-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology.
This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for high efficiency switching DC/DC converters.

Features
• -3.7A, -200V, RDS(on) = 1.4Ω @VGS = -10 V
• Low gate charge ( typical 10 nC)
• Low Crss ( typical 12 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• RoHS Compliant




同様の部品番号 - FQD5P20

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQD5P20 FAIRCHILD-FQD5P20 Datasheet
663Kb / 9P
   200V P-Channel MOSFET
FQD5P20TM FAIRCHILD-FQD5P20TM Datasheet
663Kb / 9P
   200V P-Channel MOSFET
FQD5P20 FAIRCHILD-FQD5P20_08 Datasheet
663Kb / 9P
   200V P-Channel MOSFET
More results


同様の説明 - FQD5P20

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD5P20 KERSEMI-KSMD5P20 Datasheet
1Mb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF12P20 FAIRCHILD-FQAF12P20 Datasheet
615Kb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
FQB3P20 FAIRCHILD-FQB3P20 Datasheet
560Kb / 9P
   200V P-Channel MOSFET
logo
Unisonic Technologies
7P20 UTC-7P20_11 Datasheet
213Kb / 5P
   200V P-CHANNEL MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF5P20 FAIRCHILD-FQPF5P20 Datasheet
610Kb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
FQP5P20 FAIRCHILD-FQP5P20 Datasheet
624Kb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
FQA12P20 FAIRCHILD-FQA12P20 Datasheet
628Kb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
FQP3P20 FAIRCHILD-FQP3P20 Datasheet
549Kb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSM12P20 KERSEMI-KSM12P20 Datasheet
1Mb / 7P
   200V P-Channel MOSFET
logo
Unisonic Technologies
7P20 UTC-7P20 Datasheet
213Kb / 6P
   200V P-CHANNEL MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
KQB12P20 KEXIN-KQB12P20 Datasheet
63Kb / 2P
   200V P-Channel MOSFET
More results




Fairchild Semiconductor について


Fairchild Semiconductorは、1950年代後半に設立された先駆的な半導体会社でした。
同社は、最初の商用トランジスタの開発における革新と、統合回路技術の進歩への貢献で知られていました。
Fairchildは、電力半導体、アナログおよび混合シグナル統合回路、およびその他の半導体製品の大手サプライヤーになりました。
同社は2016年にSemiconductorで買収され、その製品と技術は引き続きSemiconductorブランドの下で開発および販売されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com