データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQP14N15 データシート (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQP14N15 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
部品番号 FQP14N15
ダウンロード  FQP14N15 ダウンロード

ファイルサイズ   772.35 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 150V N-Channel MOSFET

FQP14N15 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
FQP14N15 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQP14N15
ダウンロード  FQP14N15 Click to download

ファイルサイズ   772.35 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 150V N-Channel MOSFET

FQP14N15 データシート (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQP14N15 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQP14N15 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQP14N15 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQP14N15 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQP14N15 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQP14N15 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQP14N15 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQP14N15 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FQP14N15 製品詳細

General Description
These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are product using Fairchilds proprietary, planar stripe, DMOS technology.
This advance technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for low voltage applications such as audio amplifier, motor control, uninterrupted power supply.

Features
• 14A, 150V, RDS(on) = 0.21Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge (typical 18 nC)
• Low Crss ( typical 22 pF )
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability
• 175°C maximum junction temperature rating




同様の部品番号 - FQP14N15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Tripath Technology Inc.
FQP14N15 TRIPATH-FQP14N15 Datasheet
666Kb / 34P
   STEREO 200W CLASS-T DIGITAL AUDIO AMPLIFIER DRIVER USING DIGITAL POWER PROCESSING TECHNOLOGY
logo
Inchange Semiconductor ...
FQP14N15 ISC-FQP14N15 Datasheet
301Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
More results


同様の説明 - FQP14N15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQB14N15 FAIRCHILD-FQB14N15 Datasheet
788Kb / 9P
   150V N-Channel MOSFET
FQPF5N15 FAIRCHILD-FQPF5N15 Datasheet
748Kb / 8P
   150V N-Channel MOSFET
FQD16N15 FAIRCHILD-FQD16N15 Datasheet
730Kb / 9P
   150V N-Channel MOSFET
FQPF9N15 FAIRCHILD-FQPF9N15 Datasheet
755Kb / 8P
   150V N-Channel MOSFET
logo
GOOD-ARK Electronics
SSF1502G5 GOOD-ARK-SSF1502G5_15 Datasheet
1Mb / 7P
   150V N-Channel MOSFET
SSS1510 GOOD-ARK-SSS1510 Datasheet
1Mb / 7P
   150V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOB2502L AOSMD-AOB2502L Datasheet
334Kb / 6P
   150V N-Channel MOSFET
AON6250 AOSMD-AON6250 Datasheet
283Kb / 6P
   150V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP28N15 FAIRCHILD-FQP28N15 Datasheet
797Kb / 8P
   150V N-Channel MOSFET
FDP79N15 FAIRCHILD-FDP79N15 Datasheet
1Mb / 10P
   150V N-Channel MOSFET
FQB45N15V2 FAIRCHILD-FQB45N15V2 Datasheet
668Kb / 9P
   150V N-Channel MOSFET
More results




Fairchild Semiconductor について


Fairchild Semiconductorは、1950年代後半に設立された先駆的な半導体会社でした。
同社は、最初の商用トランジスタの開発における革新と、統合回路技術の進歩への貢献で知られていました。
Fairchildは、電力半導体、アナログおよび混合シグナル統合回路、およびその他の半導体製品の大手サプライヤーになりました。
同社は2016年にSemiconductorで買収され、その製品と技術は引き続きSemiconductorブランドの下で開発および販売されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com