データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BCW68GR-5T データシート (PDF) - Diodes Incorporated

BCW68GR-5T Datasheet PDF - Diodes Incorporated
部品番号 BCW68GR-5T
ダウンロード  BCW68GR-5T ダウンロード

ファイルサイズ   306.01 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  DIODES [Diodes Incorporated]
ホームページ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
部品情報 SOT23 PNP SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTORS

BCW68GR-5T Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
BCW68GR-5T Datasheet PDF - Diodes Incorporated

部品番号 BCW68GR-5T
ダウンロード  BCW68GR-5T Click to download

ファイルサイズ   306.01 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  DIODES [Diodes Incorporated]
ホームページ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
部品情報 SOT23 PNP SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTORS

BCW68GR-5T データシート (HTML) - Diodes Incorporated

BCW68GR-5T Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated BCW68GR-5T Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated

BCW68GR-5T 製品詳細

Features
• BVCEO > -45V
• IC = -800mA high Continuous Collector Current
• Low Saturation Voltage VCE(sat) < -300mV @ 100mA
• Complementary NPN Type: BCW66H
• Totally Lead-Free & Fully RoHS compliant (Notes 1 & 2)
• Halogen and Antimony Free. “Green” Device (Note 3)
• Qualified to AEC-Q101 Standards for High Reliability




同様の部品番号 - BCW68GR-5T

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Zetex Semiconductors
BCW68GR ZETEX-BCW68GR Datasheet
39Kb / 2P
   PNP SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTOR
More results


同様の説明 - BCW68GR-5T

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Diodes Incorporated
FMMT549 DIODES-FMMT549 Datasheet
131Kb / 2P
   SOT23 PNP SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTORS
FMMTA56 DIODES-FMMTA56 Datasheet
47Kb / 1P
   SOT23 PNP SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTORS
logo
Zetex Semiconductors
FMMTA55 ZETEX-FMMTA55 Datasheet
57Kb / 1P
   SOT23 PNP SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTORS
logo
Diodes Incorporated
FMMTA56 DIODES-FMMTA56_15 Datasheet
47Kb / 1P
   SOT23 PNP SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTORS
logo
List of Unclassifed Man...
BSS69 ETC-BSS69 Datasheet
34Kb / 1P
   SOT23 PNP SILICON PLANAR MEDIUM POWER SWITCHING TRANSISTORS
logo
Zetex Semiconductors
BSS69 ZETEX-BSS69 Datasheet
37Kb / 1P
   SOT23 PNP SILICON PLANAR MEDIUM POWER SWITCHING TRANSISTORS
logo
Diodes Incorporated
FMMT589 DIODES-FMMT589 Datasheet
55Kb / 1P
   SOT23 PNP SILICON PLANAR MEDIUM
FMMT551 DIODES-FMMT551 Datasheet
108Kb / 2P
   SOT23 PNP SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTOR
FMMT555 DIODES-FMMT555 Datasheet
71Kb / 2P
   SOT23 PNP SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTOR
logo
Fairchild Semiconductor
FMMT551TA FAIRCHILD-FMMT551TA Datasheet
108Kb / 2P
   SOT23 PNP SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTOR
More results




Diodes Incorporated について


Diodes Incorporatedは、幅広いディスクリート、アナログ、および混合シグナル半導体と完全なパワーソリューションを設計、製造、および供給する公開企業です。
同社は1964年に設立され、テキサス州プラノに本社を置いています。
北米、ヨーロッパ、アジアの販売、サポート、デザインセンターで世界的に運営されています。
Diodes Incorporatedは、自動車、通信、コンピューティング、消費者、産業など、さまざまな業界にサービスを提供しています。
同社は、ダイオード、整流器、トランジスタ、電圧レギュレーター、MOSFET、LEDドライバー、保護装置など、幅広い製品を提供しています。
同社の使命は、顧客に高品質で高解放性製品と優れた顧客サービスを提供することです。
イノベーションと顧客満足度に焦点を当てたDiodes Incorporatedは、電力管理ソリューションの大手プロバイダーになることに取り組んでいます。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com