データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQP8P10 データシート (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQP8P10 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
部品番号 FQP8P10
ダウンロード  FQP8P10 ダウンロード

ファイルサイズ   662.86 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 100V P-Channel MOSFET

FQP8P10 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
FQP8P10 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQP8P10
ダウンロード  FQP8P10 Click to download

ファイルサイズ   662.86 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 100V P-Channel MOSFET

FQP8P10 データシート (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQP8P10 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQP8P10 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQP8P10 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQP8P10 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQP8P10 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQP8P10 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQP8P10 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQP8P10 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor



同様の部品番号 - FQP8P10

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQP85N06 FAIRCHILD-FQP85N06 Datasheet
647Kb / 8P
   60V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQP85N06 ISC-FQP85N06 Datasheet
296Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
logo
Fairchild Semiconductor
FQP8N25 FAIRCHILD-FQP8N25 Datasheet
588Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
FQP8N60C FAIRCHILD-FQP8N60C Datasheet
927Kb / 10P
   600V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
FQP8N60C KERSEMI-FQP8N60C Datasheet
1Mb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
More results


同様の説明 - FQP8P10

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF12P10 FAIRCHILD-FQPF12P10 Datasheet
631Kb / 8P
   100V P-Channel MOSFET
FQAF17P10 FAIRCHILD-FQAF17P10 Datasheet
667Kb / 8P
   100V P-Channel MOSFET
FQD12P10TMF085 FAIRCHILD-FQD12P10TMF085 Datasheet
883Kb / 8P
   100V P-Channel MOSFET
logo
Unisonic Technologies
12P10 UTC-12P10 Datasheet
256Kb / 7P
   100V P-CHANNEL MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
KQD5P10 KEXIN-KQD5P10 Datasheet
63Kb / 2P
   100V P-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSM22P10 KERSEMI-KSM22P10 Datasheet
1Mb / 6P
   100V P-Channel MOSFET
KSMD8P10TM_F085 KERSEMI-KSMD8P10TM_F085 Datasheet
995Kb / 6P
   100V P-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQB5P10TM FAIRCHILD-FQB5P10TM Datasheet
680Kb / 9P
   100V P-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD5P10 KERSEMI-KSMD5P10 Datasheet
1Mb / 8P
   100V P-Channel MOSFET
KSMD8P10 KERSEMI-KSMD8P10 Datasheet
1Mb / 6P
   100V P-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQA17P10 FAIRCHILD-FQA17P10 Datasheet
676Kb / 8P
   100V P-Channel MOSFET
More results




Fairchild Semiconductor について


Fairchild Semiconductorは、1950年代後半に設立された先駆的な半導体会社でした。
同社は、最初の商用トランジスタの開発における革新と、統合回路技術の進歩への貢献で知られていました。
Fairchildは、電力半導体、アナログおよび混合シグナル統合回路、およびその他の半導体製品の大手サプライヤーになりました。
同社は2016年にSemiconductorで買収され、その製品と技術は引き続きSemiconductorブランドの下で開発および販売されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com