データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQPF11P06 データシート (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQPF11P06 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
部品番号 FQPF11P06
ダウンロード  FQPF11P06 ダウンロード

ファイルサイズ   646.59 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 60V P-Channel MOSFET

FQPF11P06 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
FQPF11P06 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQPF11P06
ダウンロード  FQPF11P06 Click to download

ファイルサイズ   646.59 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 60V P-Channel MOSFET

FQPF11P06 データシート (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQPF11P06 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF11P06 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF11P06 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF11P06 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF11P06 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF11P06 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF11P06 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF11P06 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FQPF11P06 製品詳細

General Description

These P-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology.

This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand a high energy pulse in the avalanche and commutation modes. These devices are well suited for low voltage applications such as automotive, DC/DC converters, and high efficiency switching for power management in portable and battery operated products.



Features

• -8.6A, -60V, RDS(on) = 0.175Ω @VGS = -10 V

• Low gate charge ( typical 13 nC)

• Low Crss ( typical 45 pF)

• Fast switching

• 100% avalanche tested

• Improved dv/dt capability

• 175°C maximum junction temperature rating




同様の部品番号 - FQPF11P06

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF11N40 FAIRCHILD-FQPF11N40 Datasheet
718Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQPF11N40 ISC-FQPF11N40 Datasheet
278Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF11N40C FAIRCHILD-FQPF11N40C Datasheet
709Kb / 10P
   FQP11N40C / FQPF11N40C N-Channel QFET짰 MOSFET 400 V, 10.5 A, 530 m廓
FQPF11N40C FAIRCHILD-FQPF11N40C Datasheet
709Kb / 10P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 400 V, 10.5 A, 530 m廓
logo
Inchange Semiconductor ...
FQPF11N40C ISC-FQPF11N40C Datasheet
278Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
More results


同様の説明 - FQPF11P06

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSM17P06 KERSEMI-KSM17P06 Datasheet
1Mb / 6P
   60V P-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF7P06 FAIRCHILD-FQPF7P06 Datasheet
665Kb / 8P
   60V P-Channel MOSFET
FQP47P06 FAIRCHILD-FQP47P06 Datasheet
714Kb / 8P
   60V P-Channel MOSFET
FQD7P06 FAIRCHILD-FQD7P06 Datasheet
665Kb / 9P
   60V P-Channel MOSFET
FQP11P06 FAIRCHILD-FQP11P06 Datasheet
646Kb / 8P
   60V P-Channel MOSFET
logo
shenzhen wanhexing Elec...
AO4441 WHXPCB-AO4441 Datasheet
2Mb / 5P
   60V P-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQB27P06 FAIRCHILD-FQB27P06 Datasheet
700Kb / 9P
   60V P-Channel MOSFET
logo
Guangdong Youtai Semico...
AO4421 UMW-AO4421 Datasheet
376Kb / 6P
   -60V P-Channel MOSFET
AO4441 UMW-AO4441 Datasheet
460Kb / 7P
   -60V P-Channel MOSFET
More results




Fairchild Semiconductor について


Fairchild Semiconductorは、1950年代後半に設立された先駆的な半導体会社でした。
同社は、最初の商用トランジスタの開発における革新と、統合回路技術の進歩への貢献で知られていました。
Fairchildは、電力半導体、アナログおよび混合シグナル統合回路、およびその他の半導体製品の大手サプライヤーになりました。
同社は2016年にSemiconductorで買収され、その製品と技術は引き続きSemiconductorブランドの下で開発および販売されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com