データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQPF2N40 データシート (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQPF2N40 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
部品番号 FQPF2N40
ダウンロード  FQPF2N40 ダウンロード

ファイルサイズ   728.35 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 400V N-Channel MOSFET

FQPF2N40 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
FQPF2N40 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQPF2N40
ダウンロード  FQPF2N40 Click to download

ファイルサイズ   728.35 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 400V N-Channel MOSFET

FQPF2N40 データシート (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQPF2N40 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF2N40 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF2N40 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF2N40 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF2N40 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF2N40 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF2N40 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF2N40 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FQPF2N40 製品詳細

General Description
These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchilds proprietary, planar stripe, DMOS technology.
This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for high efficiency switch mode power supply, electronic lamp ballast based on half bridge.

Features
• 1.1A, 400V, RDS(on) = 5.8Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge (typical 4.0 nC)
• Low Crss (typical 3.0 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability




同様の部品番号 - FQPF2N40

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF2N30 FAIRCHILD-FQPF2N30 Datasheet
742Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQPF2N50 FAIRCHILD-FQPF2N50 Datasheet
714Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF2N60 FAIRCHILD-FQPF2N60 Datasheet
562Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
FQPF2N60 KERSEMI-FQPF2N60 Datasheet
740Kb / 7P
   600V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF2N60C FAIRCHILD-FQPF2N60C Datasheet
830Kb / 10P
   600V N-Channel MOSFET
More results


同様の説明 - FQPF2N40

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQB6N40C FAIRCHILD-FQB6N40C Datasheet
663Kb / 9P
   400V N-Channel MOSFET
FQA17N40 FAIRCHILD-FQA17N40 Datasheet
730Kb / 8P
   400V N-CHANNEL MOSFET
FQP6N40CF FAIRCHILD-FQP6N40CF_12 Datasheet
1Mb / 10P
   400V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFS11N40 SEMIHOW-HFS11N40 Datasheet
786Kb / 7P
   400V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF11N40 FAIRCHILD-FQAF11N40 Datasheet
698Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
FQAF17N40 FAIRCHILD-FQAF17N40 Datasheet
707Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
FQPF5N40 FAIRCHILD-FQPF5N40 Datasheet
728Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
FQP3N40 FAIRCHILD-FQP3N40 Datasheet
716Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
FQD3N40 FAIRCHILD-FQD3N40 Datasheet
717Kb / 9P
   400V N-Channel MOSFET
FQL50N40 FAIRCHILD-FQL50N40 Datasheet
798Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
IRF740B FAIRCHILD-IRF740B Datasheet
894Kb / 10P
   400V N-Channel MOSFET
More results




Fairchild Semiconductor について


Fairchild Semiconductorは、1950年代後半に設立された先駆的な半導体会社でした。
同社は、最初の商用トランジスタの開発における革新と、統合回路技術の進歩への貢献で知られていました。
Fairchildは、電力半導体、アナログおよび混合シグナル統合回路、およびその他の半導体製品の大手サプライヤーになりました。
同社は2016年にSemiconductorで買収され、その製品と技術は引き続きSemiconductorブランドの下で開発および販売されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com