データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQPF4N90 データシート (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQPF4N90 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
部品番号 FQPF4N90
ダウンロード  FQPF4N90 ダウンロード

ファイルサイズ   621.35 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 900V N-Channel MOSFET

FQPF4N90 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
FQPF4N90 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQPF4N90
ダウンロード  FQPF4N90 Click to download

ファイルサイズ   621.35 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 900V N-Channel MOSFET

FQPF4N90 データシート (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQPF4N90 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF4N90 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF4N90 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF4N90 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF4N90 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF4N90 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF4N90 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF4N90 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FQPF4N90 製品詳細

General Description
These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology.
This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for high efficiency switch mode power supplies.

Features
• 2.5A, 900V, RDS(on) = 3.3 Ω @ VGS = 10 V
• Low gate charge ( typically 24 nC)
• Low Crss ( typically 9.5 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability




同様の部品番号 - FQPF4N90

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF4N90C FAIRCHILD-FQPF4N90C Datasheet
899Kb / 10P
   900V N-Channel MOSFET
FQPF4N90C FAIRCHILD-FQPF4N90C Datasheet
920Kb / 10P
   900V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQPF4N90C ISC-FQPF4N90C Datasheet
307Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF4N90CT FAIRCHILD-FQPF4N90CT Datasheet
920Kb / 10P
   900V N-Channel MOSFET
More results


同様の説明 - FQPF4N90

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQP2N90 FAIRCHILD-FQP2N90 Datasheet
744Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
FQPF5N90 FAIRCHILD-FQPF5N90 Datasheet
665Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
FQA7N90 FAIRCHILD-FQA7N90 Datasheet
674Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
FQB5N90 FAIRCHILD-FQB5N90 Datasheet
682Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
FQB6N90 FAIRCHILD-FQB6N90 Datasheet
596Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFS6N90 SEMIHOW-HFS6N90 Datasheet
996Kb / 7P
   900V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQB6N90TMAM002 FAIRCHILD-FQB6N90TMAM002 Datasheet
604Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
FQD2N90 FAIRCHILD-FQD2N90_09 Datasheet
847Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
FQA9N90C FAIRCHILD-FQA9N90C Datasheet
680Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
FQA11N90 FAIRCHILD-FQA11N90_07 Datasheet
828Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
logo
Shenzhen Meipusen Semic...
SLP9N90CZ MAPLESMI-SLP9N90CZ Datasheet
1Mb / 7P
   900V N-Channel MOSFET
More results




Fairchild Semiconductor について


Fairchild Semiconductorは、1950年代後半に設立された先駆的な半導体会社でした。
同社は、最初の商用トランジスタの開発における革新と、統合回路技術の進歩への貢献で知られていました。
Fairchildは、電力半導体、アナログおよび混合シグナル統合回路、およびその他の半導体製品の大手サプライヤーになりました。
同社は2016年にSemiconductorで買収され、その製品と技術は引き続きSemiconductorブランドの下で開発および販売されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com