データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQPF7N10L データシート (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQPF7N10L Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
部品番号 FQPF7N10L
ダウンロード  FQPF7N10L ダウンロード

ファイルサイズ   552.68 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 100V LOGIC N-Channel MOSFET

FQPF7N10L Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
FQPF7N10L Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQPF7N10L
ダウンロード  FQPF7N10L Click to download

ファイルサイズ   552.68 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 100V LOGIC N-Channel MOSFET

FQPF7N10L データシート (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQPF7N10L Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF7N10L Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF7N10L Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF7N10L Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF7N10L Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF7N10L Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF7N10L Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF7N10L Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FQPF7N10L 製品詳細

General Description
These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology.
This advanced technology is especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation modes. These devices are well suited for low voltage applications such as high efficiency switching DC/DC converters, and DC motor control.

Features
• 5.5A, 100V, RDS(on) = 0.35Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge ( typical 4.6 nC)
• Low Crss ( typical 12 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability
• 175°C maximum junction temperature rating
• Low level gate drive requirments allowing
   direct operation from logic drives




同様の部品番号 - FQPF7N10L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
FQPF7N10L ISC-FQPF7N10L Datasheet
277Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
More results


同様の説明 - FQPF7N10L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQD13N10L FAIRCHILD-FQD13N10L Datasheet
548Kb / 9P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
FQB33N10L FAIRCHILD-FQB33N10L Datasheet
660Kb / 9P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
FQPF19N10L FAIRCHILD-FQPF19N10L Datasheet
614Kb / 8P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
FQU13N10L FAIRCHILD-FQU13N10L_09 Datasheet
635Kb / 9P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD13N10L KERSEMI-KSMD13N10L Datasheet
1Mb / 8P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
KSM13N10L KERSEMI-KSM13N10L Datasheet
1Mb / 6P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQB19N10L FAIRCHILD-FQB19N10L Datasheet
609Kb / 9P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
FQT7N10L FAIRCHILD-FQT7N10L Datasheet
642Kb / 8P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
FQB7N10L FAIRCHILD-FQB7N10L Datasheet
556Kb / 9P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMU13N10L KERSEMI-KSMU13N10L Datasheet
1Mb / 8P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
KSMD7N10L KERSEMI-KSMD7N10L Datasheet
1Mb / 8P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
More results




Fairchild Semiconductor について


Fairchild Semiconductorは、1950年代後半に設立された先駆的な半導体会社でした。
同社は、最初の商用トランジスタの開発における革新と、統合回路技術の進歩への貢献で知られていました。
Fairchildは、電力半導体、アナログおよび混合シグナル統合回路、およびその他の半導体製品の大手サプライヤーになりました。
同社は2016年にSemiconductorで買収され、その製品と技術は引き続きSemiconductorブランドの下で開発および販売されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com