データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQPF8P10 データシート (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQPF8P10 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
部品番号 FQPF8P10
ダウンロード  FQPF8P10 ダウンロード

ファイルサイズ   667.32 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 100V P-Channel MOSFET

FQPF8P10 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
FQPF8P10 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQPF8P10
ダウンロード  FQPF8P10 Click to download

ファイルサイズ   667.32 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 100V P-Channel MOSFET

FQPF8P10 データシート (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQPF8P10 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF8P10 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF8P10 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF8P10 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF8P10 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF8P10 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF8P10 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF8P10 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FQPF8P10 製品詳細

General Description
These P-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology.
This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for low voltage applications such as audio amplifier, high efficiency switching DC/DC converters, and DC motor control.

Features
• -5.3A, -100V, RDS(on) = 0.53Ω @VGS = -10 V
• Low gate charge ( typical 12 nC)
• Low Crss ( typical 30 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability
• 175°C maximum junction temperature rating




同様の部品番号 - FQPF8P10

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF85N06 FAIRCHILD-FQPF85N06 Datasheet
665Kb / 8P
   60V N-Channel MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FQPF85N06 VBSEMI-FQPF85N06 Datasheet
950Kb / 7P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQPF85N06 ISC-FQPF85N06 Datasheet
278Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF8N25 FAIRCHILD-FQPF8N25 Datasheet
623Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQPF8N60 ISC-FQPF8N60 Datasheet
162Kb / 2P
   N-Channel Mosfet Transistor
More results


同様の説明 - FQPF8P10

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF12P10 FAIRCHILD-FQPF12P10 Datasheet
631Kb / 8P
   100V P-Channel MOSFET
FQAF17P10 FAIRCHILD-FQAF17P10 Datasheet
667Kb / 8P
   100V P-Channel MOSFET
FQD12P10TMF085 FAIRCHILD-FQD12P10TMF085 Datasheet
883Kb / 8P
   100V P-Channel MOSFET
logo
Unisonic Technologies
12P10 UTC-12P10 Datasheet
256Kb / 7P
   100V P-CHANNEL MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
KQD5P10 KEXIN-KQD5P10 Datasheet
63Kb / 2P
   100V P-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSM22P10 KERSEMI-KSM22P10 Datasheet
1Mb / 6P
   100V P-Channel MOSFET
KSMD8P10TM_F085 KERSEMI-KSMD8P10TM_F085 Datasheet
995Kb / 6P
   100V P-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQB5P10TM FAIRCHILD-FQB5P10TM Datasheet
680Kb / 9P
   100V P-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD5P10 KERSEMI-KSMD5P10 Datasheet
1Mb / 8P
   100V P-Channel MOSFET
KSMD8P10 KERSEMI-KSMD8P10 Datasheet
1Mb / 6P
   100V P-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQA17P10 FAIRCHILD-FQA17P10 Datasheet
676Kb / 8P
   100V P-Channel MOSFET
More results




Fairchild Semiconductor について


Fairchild Semiconductorは、1950年代後半に設立された先駆的な半導体会社でした。
同社は、最初の商用トランジスタの開発における革新と、統合回路技術の進歩への貢献で知られていました。
Fairchildは、電力半導体、アナログおよび混合シグナル統合回路、およびその他の半導体製品の大手サプライヤーになりました。
同社は2016年にSemiconductorで買収され、その製品と技術は引き続きSemiconductorブランドの下で開発および販売されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com