データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FSTU3253 データシート (PDF) - Fairchild Semiconductor

FSTU3253 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
部品番号 FSTU3253
ダウンロード  FSTU3253 ダウンロード

ファイルサイズ   212.27 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 Dual 4:1 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch

FSTU3253 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
FSTU3253 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

部品番号 FSTU3253
ダウンロード  FSTU3253 Click to download

ファイルサイズ   212.27 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 Dual 4:1 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch

FSTU3253 データシート (HTML) - Fairchild Semiconductor

FSTU3253 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FSTU3253 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FSTU3253 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FSTU3253 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FSTU3253 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FSTU3253 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FSTU3253 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor

FSTU3253 製品詳細

General Description
The Fairchild Switch FSTU3253 is a dual 4:1 high-speed CMOS TTL-compatible multiplexer/demultiplexer bus switch. The low On Resistance of the switch allows inputs to be connected to outputs without adding propagation delay or generating additional ground bounce noise.

Features
■ Undershoot hardened to −2.0V
■ 4Ω switch connection between two ports
■ Minimal propagation delay through the switch
■ Low lCC
■ Zero bounce in flow-through mode
■ Control inputs compatible with TTL level
■ See application note AN-5008 and AN-5021 for details on undershoot




同様の部品番号 - FSTU3253

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FSTU3257 FAIRCHILD-FSTU3257 Datasheet
89Kb / 7P
   Quad 2:1 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch with -2V Undershoot Protection
FSTU3257 FAIRCHILD-FSTU3257 Datasheet
200Kb / 6P
   Quad 2:1 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch with 2V Undershoot Protection
FSTU3257M FAIRCHILD-FSTU3257M Datasheet
89Kb / 7P
   Quad 2:1 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch with -2V Undershoot Protection
FSTU3257M FAIRCHILD-FSTU3257M Datasheet
200Kb / 6P
   Quad 2:1 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch with 2V Undershoot Protection
FSTU3257MTC FAIRCHILD-FSTU3257MTC Datasheet
89Kb / 7P
   Quad 2:1 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch with -2V Undershoot Protection
More results


同様の説明 - FSTU3253

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FST3253MTCX FAIRCHILD-FST3253MTCX Datasheet
146Kb / 5P
   Dual 4:1 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch
logo
ON Semiconductor
FST3253 ONSEMI-FST3253 Datasheet
240Kb / 7P
   Dual 4:1 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch
Revised December 1999
logo
Fairchild Semiconductor
FST3253 FAIRCHILD-FST3253 Datasheet
138Kb / 5P
   Dual 4:1 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch
logo
ON Semiconductor
74FST3253 ONSEMI-74FST3253 Datasheet
85Kb / 8P
   Dual 4:1 Multiplexer/ Demultiplexer Bus Switch
January, 2005 ??Rev. 2
74FST3253 ONSEMI-74FST3253_06 Datasheet
182Kb / 7P
   Dual 4:1 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch
June, 2006 ??Rev. 4
logo
Fairchild Semiconductor
NC7SB3257 FAIRCHILD-NC7SB3257_05 Datasheet
190Kb / 10P
   2:1 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch
logo
ON Semiconductor
74FST3251 ONSEMI-74FST3251 Datasheet
86Kb / 8P
   8:1 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch
January, 2002 ??Rev. 1
NC7SB3257 ONSEMI-NC7SB3257 Datasheet
280Kb / 7P
   2:1 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch
May 2016 Rev. 1.13
74FST3251 ONSEMI-74FST3251_06 Datasheet
200Kb / 7P
   8:1 Multiplexer/ Demultiplexer Bus Switch
June, 2006 ??Rev. 3
74FST3257 ONSEMI-74FST3257_18 Datasheet
99Kb / 8P
   Quad 2:1 Multiplexer/ Demultiplexer Bus Switch
May, 2018 ??Rev. 8
More results




Fairchild Semiconductor について


Fairchild Semiconductorは、1950年代後半に設立された先駆的な半導体会社でした。
同社は、最初の商用トランジスタの開発における革新と、統合回路技術の進歩への貢献で知られていました。
Fairchildは、電力半導体、アナログおよび混合シグナル統合回路、およびその他の半導体製品の大手サプライヤーになりました。
同社は2016年にSemiconductorで買収され、その製品と技術は引き続きSemiconductorブランドの下で開発および販売されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com