データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

DMR20-1-ACV データシート (PDF) - Murata Manufacturing Co., Ltd.

DMR20-1-ACV Datasheet PDF - Murata Manufacturing Co., Ltd.
部品番号 DMR20-1-ACV
ダウンロード  DMR20-1-ACV ダウンロード

ファイルサイズ   590.48 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  MURATA [Murata Manufacturing Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.murata.com
Logo MURATA - Murata Manufacturing Co., Ltd.
部品情報 85 to 264Vac, LED Display Line Monitor

DMR20-1-ACV Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
DMR20-1-ACV Datasheet PDF - Murata Manufacturing Co., Ltd.

部品番号 DMR20-1-ACV
ダウンロード  DMR20-1-ACV Click to download

ファイルサイズ   590.48 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  MURATA [Murata Manufacturing Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.murata.com
Logo MURATA - Murata Manufacturing Co., Ltd.
部品情報 85 to 264Vac, LED Display Line Monitor

DMR20-1-ACV データシート (HTML) - Murata Manufacturing Co., Ltd.

DMR20-1-ACV Datasheet HTML 1Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. DMR20-1-ACV Datasheet HTML 2Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. DMR20-1-ACV Datasheet HTML 3Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. DMR20-1-ACV Datasheet HTML 4Page - Murata Manufacturing Co., Ltd.



同様の部品番号 - DMR20-1-ACV

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Murata Manufacturing Co...
DMR20-1-KP MURATA-DMR20-1-KP Datasheet
274Kb / 4P
   2-Wire, Self-Powered, Auto-Ranging DC Voltage Monitor
More results


同様の説明 - DMR20-1-ACV

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
RUBYCON CORPORATION
PSW60 RUBYCON-PSW60_15 Datasheet
200Kb / 2P
   85 to 264VAC universal input
MSW60 RUBYCON-MSW60 Datasheet
137Kb / 2P
   85 to 264VAC universal input
logo
Powerbox
AIM-AC POWERBOX-AIM-AC Datasheet
147Kb / 1P
   Universal input: 85 to 264VAC
logo
ETA-USA
ETJ-HP ETA-USA-ETJ-HP Datasheet
246Kb / 2P
   1.5 KW 85-264VAC
logo
Murata Manufacturing Co...
DMS-LM3 MURATA-DMS-LM3 Datasheet
172Kb / 2P
   Self-Powered LED Display 480V AC Line Monitor
logo
Wall Industries,Inc.
PSFAA-03 WALL-PSFAA-03 Datasheet
181Kb / 3P
   Universal Input of 85~264VAC
PSMP20 WALL-PSMP20 Datasheet
386Kb / 4P
   85 - 264VAC (125 - 373VDC) Input Voltage Range
PSME15 WALL-PSME15 Datasheet
182Kb / 4P
   85 - 264VAC (125 - 373VDC) Input Voltage Range
PSME20 WALL-PSME20 Datasheet
184Kb / 4P
   85 - 264VAC (125 - 373VDC) Input Voltage Range
PSMP15 WALL-PSMP15 Datasheet
204Kb / 4P
   85 - 264VAC (125 - 373VDC) Input Voltage Range
More results




Murata Manufacturing Co., Ltd. について


Murata Manufacturing Co.、Ltd。は、日本の長子川に本社を置く日本の多国籍エレクトロニクス会社です。
同社は1944年に設立され、その後、セラミックコンデンサ、ワイヤレス通信モジュール、センサーなどの電子部品の大手メーカーになりました。
Murataは、バッテリー管理システム、電源、エネルギー収穫システムなど、幅広い製品やソリューションも提供しています。
同社はグローバルに運営しており、エレクトロニクス業界の品質と革新で高い評価を得ています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com