データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MT41J128M16 データシート (PDF) - Micron Technology

MT41J128M16 Datasheet PDF - Micron Technology
部品番号 MT41J128M16
ダウンロード  MT41J128M16 ダウンロード

ファイルサイズ   2907.83 Kbytes
ページ   211 Pages
メーカー  MICRON [Micron Technology]
ホームページ  http://www.micron.com
Logo MICRON - Micron Technology
部品情報 2Gb: x4, x8, x16 DDR3 SDRAM Features

MT41J128M16 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
MT41J128M16 Datasheet PDF - Micron Technology

部品番号 MT41J128M16
ダウンロード  MT41J128M16 Click to download

ファイルサイズ   2907.83 Kbytes
ページ   211 Pages
メーカー  MICRON [Micron Technology]
ホームページ  http://www.micron.com
Logo MICRON - Micron Technology
部品情報 2Gb: x4, x8, x16 DDR3 SDRAM Features

MT41J128M16 データシート (HTML) - Micron Technology

Back Button MT41J128M16 Datasheet HTML 1Page - Micron Technology MT41J128M16 Datasheet HTML 2Page - Micron Technology MT41J128M16 Datasheet HTML 3Page - Micron Technology MT41J128M16 Datasheet HTML 4Page - Micron Technology MT41J128M16 Datasheet HTML 5Page - Micron Technology MT41J128M16 Datasheet HTML 6Page - Micron Technology MT41J128M16 Datasheet HTML 7Page - Micron Technology MT41J128M16 Datasheet HTML 8Page - Micron Technology MT41J128M16 Datasheet HTML 9Page - Micron Technology MT41J128M16 Datasheet HTML 10Page - Micron Technology Next Button 

MT41J128M16 製品詳細

DDR3 SDRAM

2Gb: x4, x8, x16 DDR3 SDRAM



Features

• VDD= VDDQ= 1.5V ±0.075V

• 1.5V center-terminated push/pull I/O

• Differential bidirectional data strobe

• 8n-bit prefetch architecture

• Differential clock inputs (CK, CK#)

• 8 internal banks

• Nominal and dynamic on-die termination (ODT) for data, strobe, and mask signals

• Programmable CAS READ latency (CL)

• Posted CAS additive latency (AL)

• Programmable CAS WRITE latency (CWL) based on tCK

• Fixed burst length (BL) of 8 and burst chop (BC) of 4 (via the mode register set [MRS])

• Selectable BC4 or BL8 on-the-fly (OTF)

• Self refresh mode

• TC of 0°C to 95°C

  – 64ms, 8192 cycle refresh at 0°C to 85°C

  – 32ms, 8192 cycle refresh at 85°C to 95°C

• Self refresh temperature (SRT)

• Write leveling

• Multipurpose register

• Output driver calibration



 




同様の部品番号 - MT41J128M16

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Micron Technology
MT41J128M16 MICRON-MT41J128M16 Datasheet
2Mb / 211P
   DDR3 SDRAM MT41J512M4 ??64 Meg x 4 x 8 Banks MT41J256M8 ??32 Meg x 8 x 8 Banks MT41J128M16 ??16 Meg x 16 x 8 Banks
MT41J128M16 MICRON-MT41J128M16 Datasheet
2Mb / 211P
   DDR3 SDRAM MT41J512M4 ??64 Meg x 4 x 8 Banks MT41J256M8 ??32 Meg x 8 x 8 Banks MT41J128M16 ??16 Meg x 16 x 8 Banks
MT41J128M16 MICRON-MT41J128M16 Datasheet
2Mb / 211P
   DDR3 SDRAM MT41J512M4 64 Meg x 4 x 8 Banks MT41J256M8 32 Meg x 8 x 8 Banks MT41J128M16 16 Meg x 16 x 8 Banks
MT41J128M16HA-125 MICRON-MT41J128M16HA-125 Datasheet
2Mb / 206P
   Differential bidirectional data strobe
MT41J128M16HA-15ED MICRON-MT41J128M16HA-15ED Datasheet
2Mb / 211P
   DDR3 SDRAM MT41J512M4 ??64 Meg x 4 x 8 Banks MT41J256M8 ??32 Meg x 8 x 8 Banks MT41J128M16 ??16 Meg x 16 x 8 Banks
More results


同様の説明 - MT41J128M16

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Micron Technology
MT47H128M16RT-25EIT MICRON-MT47H128M16RT-25EIT Datasheet
1Mb / 134P
   2Gb: x4, x8, x16 DDR2 SDRAM Features
logo
Alliance Semiconductor ...
MT47H128M16PK-25E ALSC-MT47H128M16PK-25E Datasheet
2Mb / 133P
   2Gb: x4, x8, x16 DDR2 SDRAM
logo
Micon Design Technology...
MT41J256M4 MDTIC-MT41J256M4 Datasheet
8Mb / 181P
   1Gb: x4, x8, x16 DDR3 SDRAM
logo
Micron Technology
MT46V16M16CV-6ITK MICRON-MT46V16M16CV-6ITK Datasheet
4Mb / 91P
   256Mb: x4, x8, x16 DDR SDRAM Features
MT46V32M16P-5BITF MICRON-MT46V32M16P-5BITF Datasheet
3Mb / 91P
   512Mb: x4, x8, x16 DDR SDRAM Features
MT46V32M16P-6TF MICRON-MT46V32M16P-6TF Datasheet
1Mb / 93P
   512Mb: x4, x8, x16 Double Data Rate SDRAM Features
MT48LC4M16A2P-6A MICRON-MT48LC4M16A2P-6A Datasheet
3Mb / 83P
   64Mb: x4, x8, x16 SDRAM
MT48LC128M4A2 MICRON-MT48LC128M4A2_07 Datasheet
2Mb / 68P
   512Mb x4, x8, x16 SDRAM
MT48LC16M16A2TG-75ITD MICRON-MT48LC16M16A2TG-75ITD Datasheet
3Mb / 86P
   256Mb: x4, x8, x16 SDRAM
MT46V64M8P-5BF MICRON-MT46V64M8P-5BF Datasheet
1Mb / 93P
   512Mb: x4, x8, x16 Double Data Rate (DDR) SDRAM SDRAM Features
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com