データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HUFA76432P3 データシート (PDF) - Fairchild Semiconductor

HUFA76432P3 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
部品番号 HUFA76432P3
ダウンロード  HUFA76432P3 ダウンロード

ファイルサイズ   216.73 Kbytes
ページ   10 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 55A, 60V, 0.019 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs

HUFA76432P3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
HUFA76432P3 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

部品番号 HUFA76432P3
ダウンロード  HUFA76432P3 Click to download

ファイルサイズ   216.73 Kbytes
ページ   10 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 55A, 60V, 0.019 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs

HUFA76432P3 データシート (HTML) - Fairchild Semiconductor

HUFA76432P3 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor HUFA76432P3 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor HUFA76432P3 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor HUFA76432P3 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor HUFA76432P3 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor HUFA76432P3 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor HUFA76432P3 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor HUFA76432P3 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor HUFA76432P3 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor HUFA76432P3 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor

HUFA76432P3 製品詳細

Features
• Ultra Low On-Resistance
   - rDS(ON) = 0.017Ω, VGS = 10V
   - rDS(ON) = 0.019Ω, VGS = 5V
• Simulation Models
   - Temperature Compensated PSPICE® and SABER™ Electrical Models
   - Spice and SABER Thermal Impedance Models
   - www.fairchildsemi.com
• Peak Current vs Pulse Width Curve
• UIS Rating Curve
• Switching Time vs RGS Curves




同様の部品番号 - HUFA76432P3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
HUFA76437P3 FAIRCHILD-HUFA76437P3 Datasheet
215Kb / 10P
   64A, 60V, 0.017 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
HUFA76437S3S FAIRCHILD-HUFA76437S3S Datasheet
215Kb / 10P
   64A, 60V, 0.017 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
HUFA76439P3 FAIRCHILD-HUFA76439P3 Datasheet
294Kb / 10P
   71A, 60V, 0.014 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
HUFA76439S3S FAIRCHILD-HUFA76439S3S Datasheet
294Kb / 10P
   71A, 60V, 0.014 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
More results


同様の説明 - HUFA76432P3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
HUF76432P3 FAIRCHILD-HUF76432P3 Datasheet
216Kb / 10P
   55A, 60V, 0.019 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
logo
Intersil Corporation
HUF76432P3 INTERSIL-HUF76432P3 Datasheet
133Kb / 9P
   55A, 60V, 0.019 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
HUFA76437P3 FAIRCHILD-HUFA76437P3 Datasheet
215Kb / 10P
   64A, 60V, 0.017 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
HUFA76423P3 FAIRCHILD-HUFA76423P3 Datasheet
241Kb / 10P
   33A, 60V, 0.035 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
HUFA76419D3 FAIRCHILD-HUFA76419D3 Datasheet
197Kb / 10P
   20A, 60V, 0.043 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
HUFA76429D3 FAIRCHILD-HUFA76429D3 Datasheet
229Kb / 10P
   20A, 60V, 0.027 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
HUFA76423D3 FAIRCHILD-HUFA76423D3 Datasheet
200Kb / 10P
   20A, 60V, 0.037 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
HUFA76429P3 FAIRCHILD-HUFA76429P3 Datasheet
208Kb / 10P
   44A, 60V, 0.025 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
HUFA76407D3 FAIRCHILD-HUFA76407D3 Datasheet
234Kb / 10P
   11A, 60V, 0.107 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
HUFA76413D3 FAIRCHILD-HUFA76413D3 Datasheet
205Kb / 10P
   20A, 60V, 0.056 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
More results




Fairchild Semiconductor について


Fairchild Semiconductorは、1950年代後半に設立された先駆的な半導体会社でした。
同社は、最初の商用トランジスタの開発における革新と、統合回路技術の進歩への貢献で知られていました。
Fairchildは、電力半導体、アナログおよび混合シグナル統合回路、およびその他の半導体製品の大手サプライヤーになりました。
同社は2016年にSemiconductorで買収され、その製品と技術は引き続きSemiconductorブランドの下で開発および販売されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com