データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRFW650B データシート (PDF) - Fairchild Semiconductor

IRFW650B Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
部品番号 IRFW650B
ダウンロード  IRFW650B ダウンロード

ファイルサイズ   673.28 Kbytes
ページ   9 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 200V N-Channel MOSFET

IRFW650B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
IRFW650B Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

部品番号 IRFW650B
ダウンロード  IRFW650B Click to download

ファイルサイズ   673.28 Kbytes
ページ   9 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 200V N-Channel MOSFET

IRFW650B データシート (HTML) - Fairchild Semiconductor

IRFW650B Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor IRFW650B Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor IRFW650B Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor IRFW650B Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor IRFW650B Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor IRFW650B Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor IRFW650B Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor IRFW650B Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor IRFW650B Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor

IRFW650B 製品詳細

General Description
These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar, DMOS technology.
This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for high efficiency switching DC/DC converters, switch mode power supplies, DC-AC converters for uninterrupted power supply and motor control.

Features
• 28A, 200V, RDS(on) = 0.085Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge ( typical 95 nC)
• Low Crss ( typical 75 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability




同様の部品番号 - IRFW650B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
IRFW654B FAIRCHILD-IRFW654B Datasheet
670Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
More results


同様の説明 - IRFW650B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF48N20 FAIRCHILD-FQAF48N20 Datasheet
666Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FDP39N20 FAIRCHILD-FDP39N20 Datasheet
908Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQD10N20C FAIRCHILD-FQD10N20C_09 Datasheet
729Kb / 9P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOD2210 AOSMD-AOD2210 Datasheet
309Kb / 6P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFW630B KERSEMI-IRFW630B Datasheet
1Mb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Bruckewell Technology L...
MS40N20 BWTECH-MS40N20 Datasheet
765Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP640 SEMIHOW-HFP640 Datasheet
309Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP19N20C FAIRCHILD-FQP19N20C Datasheet
1Mb / 10P
   200V N-Channel MOSFET
FQA34N20 FAIRCHILD-FQA34N20 Datasheet
731Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQP4N20 FAIRCHILD-FQP4N20 Datasheet
688Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQP630 FAIRCHILD-FQP630 Datasheet
745Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
More results




Fairchild Semiconductor について


Fairchild Semiconductorは、1950年代後半に設立された先駆的な半導体会社でした。
同社は、最初の商用トランジスタの開発における革新と、統合回路技術の進歩への貢献で知られていました。
Fairchildは、電力半導体、アナログおよび混合シグナル統合回路、およびその他の半導体製品の大手サプライヤーになりました。
同社は2016年にSemiconductorで買収され、その製品と技術は引き続きSemiconductorブランドの下で開発および販売されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com