データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ISL9N302AP3 データシート (PDF) - Fairchild Semiconductor

ISL9N302AP3 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
部品番号 ISL9N302AP3
ダウンロード  ISL9N302AP3 ダウンロード

ファイルサイズ   122.52 Kbytes
ページ   10 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 N-Channel Logic Level PWM Optimized UltraFET Trench Power MOSFETs

ISL9N302AP3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
ISL9N302AP3 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

部品番号 ISL9N302AP3
ダウンロード  ISL9N302AP3 Click to download

ファイルサイズ   122.52 Kbytes
ページ   10 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 N-Channel Logic Level PWM Optimized UltraFET Trench Power MOSFETs

ISL9N302AP3 データシート (HTML) - Fairchild Semiconductor

ISL9N302AP3 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor ISL9N302AP3 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor ISL9N302AP3 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor ISL9N302AP3 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor ISL9N302AP3 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor ISL9N302AP3 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor ISL9N302AP3 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor ISL9N302AP3 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor ISL9N302AP3 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor ISL9N302AP3 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor

ISL9N302AP3 製品詳細

General Description
This device employs a new advanced trench MOSFET technology and features low gate charge while maintaining low on-resistance.
Optimized for switching applications, this device improves the overall efficiency of DC/DC converters and allows operation to higher switching frequencies.

Features
• Fast switching
• rDS(ON) = 0.0019Ω (Typ), VGS = 10V
• rDS(ON) = 0.0027Ω (Typ), VGS = 4.5V
• Qg (Typ) = 110nC, VGS = 5V
• Qgd (Typ) = 31nC
• CISS (Typ) = 11000pF

Applications
• DC/DC converters




同様の部品番号 - ISL9N302AP3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
ISL9N302AP3 ISC-ISL9N302AP3 Datasheet
297Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


同様の説明 - ISL9N302AP3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
ISL9N302AS3ST FAIRCHILD-ISL9N302AS3ST Datasheet
253Kb / 11P
   N-Channel Logic Level PWM Optimized UltraFET Trench Power MOSFETs
ISL9N306AP3 FAIRCHILD-ISL9N306AP3 Datasheet
205Kb / 11P
   N-Channel Logic Level PWM Optimized UltraFET Trench Power MOSFETs
ISL9N307AD3ST FAIRCHILD-ISL9N307AD3ST Datasheet
189Kb / 11P
   N-Channel Logic Level PWM Optimized UltraFET Trench Power MOSFETs
ISL9N312AP3 FAIRCHILD-ISL9N312AP3 Datasheet
140Kb / 11P
   N-Channel Logic Level PWM Optimized UltraFET Trench Power MOSFETs
ISL9N322AP3 FAIRCHILD-ISL9N322AP3 Datasheet
140Kb / 11P
   N-Channel Logic Level PWM Optimized UltraFET Trench Power MOSFETs
ISL9N316AD3ST FAIRCHILD-ISL9N316AD3ST Datasheet
187Kb / 11P
   N-Channel Logic Level PWM Optimized UltraFET Trench Power MOSFETs
ISL9N310AP3 FAIRCHILD-ISL9N310AP3 Datasheet
149Kb / 11P
   N-Channel Logic Level PWM Optimized UltraFET Trench Power MOSFETs
ISL9N312AD3 FAIRCHILD-ISL9N312AD3 Datasheet
275Kb / 11P
   N-Channel Logic Level PWM Optimized UltraFET Trench Power MOSFETs
ISL9N318AD3ST FAIRCHILD-ISL9N318AD3ST Datasheet
184Kb / 11P
   N-Channel Logic Level PWM Optimized UltraFET Trench Power MOSFETs
ISL9N307AP3 FAIRCHILD-ISL9N307AP3 Datasheet
141Kb / 11P
   N-Channel Logic Level PWM Optimized UltraFET Trench Power MOSFETs
More results




Fairchild Semiconductor について


Fairchild Semiconductorは、1950年代後半に設立された先駆的な半導体会社でした。
同社は、最初の商用トランジスタの開発における革新と、統合回路技術の進歩への貢献で知られていました。
Fairchildは、電力半導体、アナログおよび混合シグナル統合回路、およびその他の半導体製品の大手サプライヤーになりました。
同社は2016年にSemiconductorで買収され、その製品と技術は引き続きSemiconductorブランドの下で開発および販売されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com