データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

4-644465-3 データシート (PDF) - Tyco Electronics

4-644465-3 Datasheet PDF - Tyco Electronics
部品番号 4-644465-3
ダウンロード  4-644465-3 ダウンロード

ファイルサイズ   113.88 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  MACOM [Tyco Electronics]
ホームページ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
部品情報 MTA 156 CONNECTOR ASSEMBLY, 18 AWG

4-644465-3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
4-644465-3 Datasheet PDF - Tyco Electronics

部品番号 4-644465-3
ダウンロード  4-644465-3 Click to download

ファイルサイズ   113.88 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  MACOM [Tyco Electronics]
ホームページ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
部品情報 MTA 156 CONNECTOR ASSEMBLY, 18 AWG

4-644465-3 データシート (HTML) - Tyco Electronics

4-644465-3 Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics



同様の部品番号 - 4-644465-3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Tyco Electronics
4-644456-0 MACOM-4-644456-0 Datasheet
188Kb / 1P
   MTA-100 HEADER ASSEMBLY,NARROW, 0.25 SQUARE STRAIGHT POST, TIN PLATED
4-644456-1 MACOM-4-644456-1 Datasheet
188Kb / 1P
   MTA-100 HEADER ASSEMBLY,NARROW, 0.25 SQUARE STRAIGHT POST, TIN PLATED
4-644456-2 MACOM-4-644456-2 Datasheet
188Kb / 1P
   MTA-100 HEADER ASSEMBLY,NARROW, 0.25 SQUARE STRAIGHT POST, TIN PLATED
4-644456-3 MACOM-4-644456-3 Datasheet
188Kb / 1P
   MTA-100 HEADER ASSEMBLY,NARROW, 0.25 SQUARE STRAIGHT POST, TIN PLATED
4-644456-4 MACOM-4-644456-4 Datasheet
188Kb / 1P
   MTA-100 HEADER ASSEMBLY,NARROW, 0.25 SQUARE STRAIGHT POST, TIN PLATED
More results


同様の説明 - 4-644465-3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Tyco Electronics
644807 MACOM-644807 Datasheet
128Kb / 1P
   MTA-156 POSTED CONNECTOR ASSEMBLY, 18 AWG
3-640426-2 MACOM-3-640426-2 Datasheet
134Kb / 1P
   MTA 156 CONNECTOR ASSEMBLY, 18 AWG, STANDARD
644878 MACOM-644878 Datasheet
139Kb / 1P
   MTA-156 CONNECTOR ASSEMBLY 18 AWG, STANDARD, TAPE MOUNTED
644860 MACOM-644860 Datasheet
113Kb / 1P
   MTA-156 CONNECTOR ASSEMBLY, 18 AWG, UL94V-0, SPECIAL
640431 MACOM-640431 Datasheet
130Kb / 1P
   MTA 156 CONNECTOR ASSMBLY, 18 AWG, STANDARD
641170 MACOM-641170 Datasheet
129Kb / 1P
   MTA-156 CONNECTOR ASSEMBLY, 22 AWG, STANDARD
641149 MACOM-641149 Datasheet
130Kb / 1P
   MTA-156 CONNECTOR ASSEMBLY, 20 AWG, STANDARD
644814 MACOM-644814 Datasheet
129Kb / 1P
   MTA-156 POSTED CONNECTOR ASSEMBLY, 22 AWG
640432 MACOM-640432 Datasheet
140Kb / 1P
   MTA 156 CONNECTOR ASSEMBLY, 20 AWG, STANDARD
640430 MACOM-640430 Datasheet
136Kb / 1P
   MTA 156 CONNECTOR ASSEMBLY, 26 AWG, STANDARD
More results




Tyco Electronics について


Tyco Electronicsは、電子コンポーネント、ネットワークソリューション、ワイヤレスシステムの大手プロバイダーでした。同社はもともと1999年にTyco Internationalとして設立され、後に2007年にTyco Electronicsに改名されました。TycoElectronicsは50か国以上で事業を展開し、約20,000人の従業員の労働力がありました。

同社は、自動車、通信、医療、産業、家電など、さまざまな業界向けに、コネクタ、リレー、電源管理ソリューション、回路保護デバイス、その他の電子部品など、幅広い製品とサービスを提供しました。 Tyco Electronicsは、品質、信頼性、イノベーションに焦点を当てていることで知られており、電子業界のリーダーとして認められています。

2012年、Tyco Electronicsは、接続およびセンサーソリューションの大手プロバイダーであるTE Con​​nectivityに買収されました。この買収により、TE Con​​nectivityは、電子工業の製品ポートフォリオと製品を拡大し、市場での地位をさらに強化するのに役立ちました。 Tyco Electronicsは現在、TE Con​​nectivityの子会社であり、顧客に高品質の製品とサービスを提供し続けています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com