データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MV8410 データシート (PDF) - Fairchild Semiconductor

MV8410 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
部品番号 MV8410
ダウンロード  MV8410 ダウンロード

ファイルサイズ   141.62 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 SUPER BRIGHT T-1 3/4 (5 mm) LED LAMP - Water Clear

MV8410 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
MV8410 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

部品番号 MV8410
ダウンロード  MV8410 Click to download

ファイルサイズ   141.62 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 SUPER BRIGHT T-1 3/4 (5 mm) LED LAMP - Water Clear

MV8410 データシート (HTML) - Fairchild Semiconductor

MV8410 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor MV8410 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor MV8410 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor MV8410 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor

MV8410 製品詳細

DESCRIPTION
This T-1 3/4 super bright LED has a narrow viewing angle of 12° for concentrated light output. The MV841X series is made with a GaP LED that emits green light at 565 nm. It is encapsulated in a water clear epoxy lens package.

FEATURES
• Popular T-1 3/4 package
• Super high brightness suitable for outdoor applications
• Solid state reliability
• Water clear optics
• Standard 100 mil. lead spacing




同様の部品番号 - MV8410

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
QT Optoelectronics
MV8410 QT-MV8410 Datasheet
117Kb / 3P
   SUPER BRIGHT T-1 3/4 (5 mm) LED LAMP - Water Clear
More results


同様の説明 - MV8410

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
MV8111 FAIRCHILD-MV8111 Datasheet
142Kb / 4P
   SUPER BRIGHT T-1 3/4 (5 mm) LED LAMP - Water Clear
MV8713 FAIRCHILD-MV8713 Datasheet
128Kb / 4P
   SUPER BRIGHT T-1 3/4 (5 mm) LED LAMP - Water Clear
MV8803 FAIRCHILD-MV8803 Datasheet
126Kb / 4P
   SUPER BRIGHT T-1 3/4 (5 mm) LED LAMP - Water Clear
MV8G01 FAIRCHILD-MV8G01 Datasheet
130Kb / 4P
   SUPER BRIGHT T-1 3/4 (5 mm) LED LAMP - Water Clear
logo
QT Optoelectronics
MV841X QT-MV841X Datasheet
117Kb / 3P
   SUPER BRIGHT T-1 3/4 (5 mm) LED LAMP - Water Clear
logo
Fairchild Semiconductor
MV8R01 FAIRCHILD-MV8R01 Datasheet
140Kb / 4P
   SUPER BRIGHT T-1 3/4 (5 mm) LED LAMP - Water Clear
MV8303 FAIRCHILD-MV8303 Datasheet
125Kb / 4P
   SUPER BRIGHT T-1 3/4 (5 mm) LED LAMP - Water Clear
MV8041 FAIRCHILD-MV8041 Datasheet
126Kb / 4P
   SUPER BRIGHT T-1 3/4 (5 mm) LED LAMP - Water Clear
MV8313 FAIRCHILD-MV8313 Datasheet
127Kb / 4P
   SUPER BRIGHT T-1 3/4 (5 mm) LED LAMP - Water Clear
MV8703 FAIRCHILD-MV8703 Datasheet
126Kb / 4P
   SUPER BRIGHT T-1 3/4 (5 mm) LED LAMP - Water Clear
MV8731 FAIRCHILD-MV8731 Datasheet
126Kb / 4P
   SUPER BRIGHT T-1 3/4 (5 mm) LED LAMP - Water Clear
More results




Fairchild Semiconductor について


Fairchild Semiconductorは、1950年代後半に設立された先駆的な半導体会社でした。
同社は、最初の商用トランジスタの開発における革新と、統合回路技術の進歩への貢献で知られていました。
Fairchildは、電力半導体、アナログおよび混合シグナル統合回路、およびその他の半導体製品の大手サプライヤーになりました。
同社は2016年にSemiconductorで買収され、その製品と技術は引き続きSemiconductorブランドの下で開発および販売されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com