データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MUR8100E データシート (PDF) - Kersemi Electronic Co., Ltd.

MUR8100E Datasheet PDF - Kersemi Electronic Co., Ltd.
部品番号 MUR8100E
ダウンロード  MUR8100E ダウンロード

ファイルサイズ   801.68 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.
部品情報 Ultrafast ?쏣?쇺? Series with High Reverse Energy Capability

MUR8100E Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
MUR8100E Datasheet PDF - Kersemi Electronic Co., Ltd.

部品番号 MUR8100E
ダウンロード  MUR8100E Click to download

ファイルサイズ   801.68 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.
部品情報 Ultrafast ?쏣?쇺? Series with High Reverse Energy Capability

MUR8100E データシート (HTML) - Kersemi Electronic Co., Ltd.

MUR8100E Datasheet HTML 1Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. MUR8100E Datasheet HTML 2Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. MUR8100E Datasheet HTML 3Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. MUR8100E Datasheet HTML 4Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. MUR8100E Datasheet HTML 5Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. MUR8100E Datasheet HTML 6Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

MUR8100E 製品詳細

Power Rectifiers

Ultrafast “E" Series with High Reverse Energy Capability



The MUR8100 and MUR880E diodes are designed for use in switching power supplies, inverters and as free wheeling diodes.



Features

• 20 mJ Avalanche Energy Guaranteed

• Excellent Protection Against Voltage Transients in Switching Inductive Load Circuits

• Ultrafast 75 Nanosecond Recovery Time

• 175°C Operating Junction Temperature

• Popular TO−220 Package

• Epoxy Meets UL 94 V−0 @ 0.125 in.

• Low Forward Voltage

• Low Leakage Current

• High Temperature Glass Passivated Junction

• Reverse Voltage to 1000 V

• Pb−Free Package is Available



 




同様の部品番号 - MUR8100E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
MUR8100E FAIRCHILD-MUR8100E Datasheet
138Kb / 5P
   8A, 1000V Ultrafast Diodes
logo
Intersil Corporation
MUR8100E INTERSIL-MUR8100E Datasheet
49Kb / 4P
   8A, 1000V Ultrafast Diodes
logo
ON Semiconductor
MUR8100E ONSEMI-MUR8100E Datasheet
94Kb / 6P
   SWITCHMODE Power Rectifiers
March, 2004 ??Rev. 2
MUR8100E ONSEMI-MUR8100E Datasheet
83Kb / 6P
   ULTRAFAST RECTIFIERS 8.0 A, 800 V - 1000 V
February, 2006 ??Rev. 3
logo
Kersemi Electronic Co.,...
MUR8100E KERSEMI-MUR8100E Datasheet
456Kb / 6P
   ULTRAFAST RECTIFIERS 8.0 A, 800 V ??1000 V
More results


同様の説明 - MUR8100E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MUR2100E ONSEMI-MUR2100E Datasheet
51Kb / 6P
   Ultrafast ?쏣??Series with High Reverse Energy Capability
July, 2004 ??Rev. 4
MUR2100ERLG ONSEMI-MUR2100ERLG Datasheet
66Kb / 5P
   SWITCHMODE Power Rectifier Ultrafast ?쏣??Series with High Reverse Energy Capability
July, 2006 ??Rev. 6
logo
Kemet Corporation
T545H108M006ATE055 KEMET-T545H108M006ATE055 Datasheet
1Mb / 18P
   High energy delivery capability
logo
STMicroelectronics
STTH5R06DJF STMICROELECTRONICS-STTH5R06DJF Datasheet
180Kb / 9P
   High energy avalanche capability
March 2012 Rev 1
STTH1512-Y STMICROELECTRONICS-STTH1512-Y Datasheet
151Kb / 9P
   High reverse voltage capability
July 2013 Rev 1
logo
IXYS Corporation
IXRH50N80 IXYS-IXRH50N80 Datasheet
46Kb / 2P
   IGBT with Reverse Blocking capability
IXRH50N120 IXYS-IXRH50N120 Datasheet
53Kb / 2P
   IGBT with Reverse Blocking capability
IXRH40N120 IXYS-IXRH40N120 Datasheet
115Kb / 5P
   IGBT with Reverse Blocking capability
logo
Solid States Devices, I...
SRE10UF SSDI-SRE10UF Datasheet
46Kb / 2P
   0.75 AMP 1000 - 1500 Volts 50-70 nsec HIGH REVERSE ENERGY ABSORPTION CAPABILITY ULTRA FAST RECTIFIER
logo
Sangdest Microelectroni...
SK2U200 SMC-SK2U200 Datasheet
170Kb / 4P
   Ultrafast, soft reverse recovery, with high operation junction temperature
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com