データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

RHRP30120 データシート (PDF) - Fairchild Semiconductor

RHRP30120 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
部品番号 RHRP30120
ダウンロード  RHRP30120 ダウンロード

ファイルサイズ   74.96 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 30A, 1200V Hyperfast Diode

RHRP30120 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
RHRP30120 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

部品番号 RHRP30120
ダウンロード  RHRP30120 Click to download

ファイルサイズ   74.96 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 30A, 1200V Hyperfast Diode

RHRP30120 データシート (HTML) - Fairchild Semiconductor

RHRP30120 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor RHRP30120 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor RHRP30120 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor RHRP30120 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor

RHRP30120 製品詳細

The RHRP30120 is a hyperfast diode with soft recovery characteristics. It has the half recovery time of ultrafast diodes and is silicon nitride passivated ionimplanted epitaxial planar construction. These devices are intended to be used as freewheeling/ clamping diodes and diodes in a variety of switching power supplies and other power switching applications. Their low stored charge and hyperfast soft recovery minimize ringing and electrical noise in many power switching circuits reducing power loss in the switching transistors.

Features
• Hyperfast Recovery trr = 85 ns (@ IF = 30 A)
• Max Forward Voltage, VF = 3.2 V (@ TC = 25°C)
• 1200 V Reverse Voltage and High Reliability
• Avalanche Energy Rated
• RoHS Compliant

Applications
• Switching Power Supplies
• Power Switching Circuits
• General Purpose




同様の部品番号 - RHRP30120

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Intersil Corporation
RHRP30120 INTERSIL-RHRP30120 Datasheet
31Kb / 3P
   30A, 1200V Hyperfast Diode
logo
Fairchild Semiconductor
RHRP30120 FAIRCHILD-RHRP30120 Datasheet
908Kb / 5P
   30 A, 1200 V, Hyperfast Diode
logo
Thinki Semiconductor Co...
RHRP30120 THINKISEMI-RHRP30120 Datasheet
1Mb / 3P
   30.0 Ampere SwitchMode Single Fast Recovery Epitaxial Diode
logo
Inchange Semiconductor ...
RHRP30120 ISC-RHRP30120 Datasheet
352Kb / 2P
   Ultrafast Rectifier
logo
Thinki Semiconductor Co...
RHRP30120U THINKISEMI-RHRP30120U Datasheet
1Mb / 3P
   30.0 Ampere SwitchMode Ultrafast Recovery Epitaxial Diode
More results


同様の説明 - RHRP30120

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
RHRG30120 FAIRCHILD-RHRG30120 Datasheet
74Kb / 4P
   30A, 1200V Hyperfast Diode
logo
Intersil Corporation
RHRG30120 INTERSIL-RHRG30120 Datasheet
31Kb / 3P
   30A, 1200V Hyperfast Diode
RHRP30120 INTERSIL-RHRP30120 Datasheet
31Kb / 3P
   30A, 1200V Hyperfast Diode
RHRG30120CC INTERSIL-RHRG30120CC Datasheet
32Kb / 3P
   30A, 1200V Hyperfast Dual Diode
RHRP8120 INTERSIL-RHRP8120 Datasheet
50Kb / 4P
   8A, 1200V Hyperfast Diode
RHRG50120 INTERSIL-RHRG50120 Datasheet
14Kb / 2P
   50A, 1200V Hyperfast Diode
RHRU50120 INTERSIL-RHRU50120 Datasheet
59Kb / 4P
   50A, 1200V Hyperfast Diode
RHRP15120 INTERSIL-RHRP15120 Datasheet
48Kb / 4P
   15A, 1200V Hyperfast Diode
RHRU100120 INTERSIL-RHRU100120 Datasheet
40Kb / 3P
   100A, 1200V Hyperfast Diode
RHRU75120 INTERSIL-RHRU75120 Datasheet
42Kb / 3P
   75A, 1200V Hyperfast Diode
More results




Fairchild Semiconductor について


Fairchild Semiconductorは、1950年代後半に設立された先駆的な半導体会社でした。
同社は、最初の商用トランジスタの開発における革新と、統合回路技術の進歩への貢献で知られていました。
Fairchildは、電力半導体、アナログおよび混合シグナル統合回路、およびその他の半導体製品の大手サプライヤーになりました。
同社は2016年にSemiconductorで買収され、その製品と技術は引き続きSemiconductorブランドの下で開発および販売されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com