データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SML-211YT データシート (PDF) - Rohm

SML-211YT Datasheet PDF - Rohm
部品番号 SML-211YT
ダウンロード  SML-211YT ダウンロード

ファイルサイズ   116.31 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
部品情報 0805<2.0 1.25 t=0.8mm> Low Current Type(IF 10mA)

SML-211YT Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
SML-211YT Datasheet PDF - Rohm

部品番号 SML-211YT
ダウンロード  SML-211YT Click to download

ファイルサイズ   116.31 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
部品情報 0805<2.0 1.25 t=0.8mm> Low Current Type(IF 10mA)

SML-211YT データシート (HTML) - Rohm

SML-211YT Datasheet HTML 1Page - Rohm SML-211YT Datasheet HTML 2Page - Rohm SML-211YT Datasheet HTML 3Page - Rohm



同様の部品番号 - SML-211YT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
SML-211YT ROHM-SML-211YT Datasheet
462Kb / 3P
   Low Current Type (IF=<10mA) Mini-molded chip LEDs
SML-211YT ROHM-SML-211YT Datasheet
450Kb / 9P
   Nomal type and Low current type line-up.
SML-211YT ROHM-SML-211YT Datasheet
84Kb / 3P
   Chip LEDs with low power consumption
SML-211YT ROHM-SML-211YT Datasheet
136Kb / 3P
   SML-21 Series
SML-211YT ROHM-SML-211YT Datasheet
1Mb / 4P
   Abundant color variations with diverse luminous intensity types
More results


同様の説明 - SML-211YT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
SML-211DTT86K ROHM-SML-211DTT86K Datasheet
116Kb / 3P
   0805 2.0 1.25 t=0.8mm Low Current Type(IF 10mA)
SML-210PTT86L ROHM-SML-210PTT86L Datasheet
164Kb / 3P
   0805<2.0 1.25 t=0.8mm> Standard Type
SMLE12WBC7W ROHM-SMLE12WBC7W Datasheet
109Kb / 3P
   Low Current Type(IF 10mA)
SML-311DTT86 ROHM-SML-311DTT86 Datasheet
106Kb / 3P
   Low Current Type(IF 10mA)
SML-311UTT86K ROHM-SML-311UTT86K Datasheet
113Kb / 3P
   Low Current Type(IF 10mA)
SMLE12 ROHM-SMLE12 Datasheet
103Kb / 3P
   0603 <1.6 0.8 t=0.36mm> Low Current Type(IF 10mA)
SMLP12BC7T ROHM-SMLP12BC7T Datasheet
115Kb / 3P
   0402<1.0 0.6 t=0.2mm> Low Current Type (IF 10mA)
SMLA12 ROHM-SMLA12 Datasheet
265Kb / 3P
   Low Current Type (IF=<10mA) Side view chip LEDs
SML512 ROHM-SML512 Datasheet
105Kb / 3P
   Low Current Type (IF=<10mA) Mini-molded chip LEDs
SML-811 ROHM-SML-811 Datasheet
319Kb / 3P
   Low Current Type (IF <=10mA) Back-fire chip LEDs
More results




Rohm について


ROHM Semiconductorは、1958年に設立された日本の半導体会社です。

同社は、電力管理、電力装置、アナログおよび混合シグナル統合回路など、幅広い製品の設計と製造を専門としています。

ROHMの製品は、家電、自動車、産業、通信などのさまざまなアプリケーションで使用されています。

同社は、省エネ技術と低電力設計の専門知識に焦点を当てていることで知られています。

ROHMは20か国以上で事業を展開しており、世界最大の半導体企業の1つです。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com