データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SF0240BA03143S データシート (PDF) - API Technologies Corp

SF0240BA03143S Datasheet PDF - API Technologies Corp
部品番号 SF0240BA03143S
ダウンロード  SF0240BA03143S ダウンロード

ファイルサイズ   158.82 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  APITECH [API Technologies Corp]
ホームページ  http://www.apitech.com/
Logo APITECH - API Technologies Corp
部品情報 240 MHz SAW Filter 4.8 MHz Bandwidth

SF0240BA03143S Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
SF0240BA03143S Datasheet PDF - API Technologies Corp

部品番号 SF0240BA03143S
ダウンロード  SF0240BA03143S Click to download

ファイルサイズ   158.82 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  APITECH [API Technologies Corp]
ホームページ  http://www.apitech.com/
Logo APITECH - API Technologies Corp
部品情報 240 MHz SAW Filter 4.8 MHz Bandwidth

SF0240BA03143S データシート (HTML) - API Technologies Corp

SF0240BA03143S Datasheet HTML 1Page - API Technologies Corp SF0240BA03143S Datasheet HTML 2Page - API Technologies Corp SF0240BA03143S Datasheet HTML 3Page - API Technologies Corp



同様の部品番号 - SF0240BA03143S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
API Technologies Corp
SF0240BA03142S APITECH-SF0240BA03142S Datasheet
158Kb / 3P
   240 MHz SAW Filter 1.55 MHz Bandwidth
SF0240BA03144S APITECH-SF0240BA03144S Datasheet
159Kb / 3P
   240 MHz SAW Filter 5.7 MHz Bandwidth
SF0240BA03145S APITECH-SF0240BA03145S Datasheet
159Kb / 3P
   240 MHz SAW Filter 6.7 MHz Bandwidth
SF0240BA03146S APITECH-SF0240BA03146S Datasheet
159Kb / 3P
   240 MHz SAW Filter 7.6 MHz Bandwidth
More results


同様の説明 - SF0240BA03143S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
API Technologies Corp
SF0096BA02394S APITECH-SF0096BA02394S Datasheet
171Kb / 3P
   96 MHz SAW Filter 4.8 MHz Bandwidth
logo
Transko Electronics, In...
TL7005V TRANSKO-TL7005V Datasheet
435Kb / 3P
   70.0 MHz IF SAW Filter / 4.8 MHz Bandwidth
Revision 1: 29 Oct. 2007
logo
Integrated Circuit Syst...
SF0240CD03109S ICST-SF0240CD03109S Datasheet
85Kb / 3P
   240 MHz SAW Filter 1.23 MHz Bandwidth
logo
API Technologies Corp
SF0240BA03145S APITECH-SF0240BA03145S Datasheet
159Kb / 3P
   240 MHz SAW Filter 6.7 MHz Bandwidth
SF0240BA01987S APITECH-SF0240BA01987S Datasheet
139Kb / 3P
   240 MHz SAW Filter 14 MHz Bandwidth
SF0240BA03146S APITECH-SF0240BA03146S Datasheet
159Kb / 3P
   240 MHz SAW Filter 7.6 MHz Bandwidth
SF0240BA03142S APITECH-SF0240BA03142S Datasheet
158Kb / 3P
   240 MHz SAW Filter 1.55 MHz Bandwidth
SF0240BA03144S APITECH-SF0240BA03144S Datasheet
159Kb / 3P
   240 MHz SAW Filter 5.7 MHz Bandwidth
SF0240CD03109S APITECH-SF0240CD03109S Datasheet
154Kb / 3P
   240 MHz SAW Filter 240 MHz SAW Filter
logo
Integrated Circuit Syst...
SF0240BA01987S ICST-SF0240BA01987S Datasheet
180Kb / 2P
   240 MHz Filter 14 MHz Bandwidth
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com