データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SMBG100A データシート (PDF) - Digitron Semiconductors

SMBG100A Datasheet PDF - Digitron Semiconductors
部品番号 SMBG100A
ダウンロード  SMBG100A ダウンロード

ファイルサイズ   188.26 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  DIGITRON [Digitron Semiconductors]
ホームページ  http://www.digitroncorp.com
Logo DIGITRON - Digitron Semiconductors
部品情報 SURFACE MOUNT 600W TVS

SMBG100A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
SMBG100A Datasheet PDF - Digitron Semiconductors

部品番号 SMBG100A
ダウンロード  SMBG100A Click to download

ファイルサイズ   188.26 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  DIGITRON [Digitron Semiconductors]
ホームページ  http://www.digitroncorp.com
Logo DIGITRON - Digitron Semiconductors
部品情報 SURFACE MOUNT 600W TVS

SMBG100A データシート (HTML) - Digitron Semiconductors

SMBG100A Datasheet HTML 1Page - Digitron Semiconductors SMBG100A Datasheet HTML 2Page - Digitron Semiconductors SMBG100A Datasheet HTML 3Page - Digitron Semiconductors SMBG100A Datasheet HTML 4Page - Digitron Semiconductors

SMBG100A 製品詳細

SURFACE MOUNT 600W TVS




同様の部品番号 - SMBG100A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
General Semiconductor
SMBG100A GE-SMBG100A Datasheet
77Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSZORB??TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Microsemi Corporation
SMBG100A MICROSEMI-SMBG100A Datasheet
183Kb / 4P
   SURFACE MOUNT 600 Watt Transient Voltage Suppressor
SMBG100A MICROSEMI-SMBG100A Datasheet
139Kb / 3P
   UNI- AMD BI-DIRECTIONAL SURFACE MOUNT
SMBG100A MICROSEMI-SMBG100A Datasheet
183Kb / 4P
   SURFACE MOUNT 600 Watt Transient Voltage Suppressor
logo
Vishay Siliconix
SMBG100A VISHAY-SMBG100A Datasheet
116Kb / 6P
   Surface Mount TRANSZORB® Transient Voltage Suppressors
Revision: 22-Oct-08
More results


同様の説明 - SMBG100A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SMBJ SECOS-SMBJ Datasheet
422Kb / 4P
   600W Peak Power Surface Mount TVS
SMBJ SECOS-SMBJ_15 Datasheet
79Kb / 4P
   600W Peak Power Surface Mount TVS
SMA6J SECOS-SMA6J Datasheet
315Kb / 4P
   5V ~ 85V, 600W Peak Power Surface Mount TVS
logo
UN Semiconducctor INC
SMBJ UNSEMI-SMBJ Datasheet
4Mb / 8P
   3.3 To 440V 600W Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
Revision March 1,2022
6.0SMAJ UNSEMI-6.0SMAJ Datasheet
3Mb / 6P
   5.0 To 200V 600W Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
Revision March 1,2022
P6SMB UNSEMI-P6SMB Datasheet
3Mb / 7P
   6.8 To 600V 600W Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
Revision March 1,2022
logo
Shindengen Electric Mfg...
ST06-39CE SHINDENGEN-ST06-39CE Datasheet
1Mb / 6P
   TVS 11A, 600W
ST06-27CE SHINDENGEN-ST06-27CE Datasheet
1Mb / 6P
   TVS 17.3A, 600W
ST06-30CE SHINDENGEN-ST06-30CE Datasheet
1Mb / 6P
   TVS 15A, 600W
ST06-33CE SHINDENGEN-ST06-33CE Datasheet
1Mb / 6P
   TVS 14A, 600W
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com