データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

858855-2 データシート (PDF) - Tyco Electronics

858855-2 Datasheet PDF - Tyco Electronics
部品番号 858855-2
ダウンロード  858855-2 ダウンロード

ファイルサイズ   65.18 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  MACOM [Tyco Electronics]
ホームページ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
部品情報 RECEPTALCE FOR ENCAPSULATED UNIT LGH-1/2L

858855-2 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
858855-2 Datasheet PDF - Tyco Electronics

部品番号 858855-2
ダウンロード  858855-2 Click to download

ファイルサイズ   65.18 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  MACOM [Tyco Electronics]
ホームページ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
部品情報 RECEPTALCE FOR ENCAPSULATED UNIT LGH-1/2L

858855-2 データシート (HTML) - Tyco Electronics

858855-2 Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics



同様の部品番号 - 858855-2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Filtran LTD
8588 FILTRAN-8588 Datasheet
176Kb / 2P
   Chokes Data Communication Circuits
logo
API Technologies Corp
8588 APITECH-8588 Datasheet
1Mb / 2P
   Data Communication Circuits
logo
PHOENIX CONTACT
8588 PHOENIX-8588 Datasheet
223Kb / 12P
   AXL E IOL AO1 U M12 R
More results


同様の説明 - 858855-2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
CSB Battery Co., Ltd.
MSV200 CSB-BATTERY-MSV200_16 Datasheet
807Kb / 2P
   Cells Per Unit 1 Voltage Per Unit 2l
logo
SparkFun Electronics
ROB-12212 SPARKFUN-ROB-12212 Datasheet
90Kb / 1P
   Shaft - Solid (Stainless; 1/2D x 2L)
2/11/2016
ROB-12392 SPARKFUN-ROB-12392 Datasheet
90Kb / 1P
   Shaft - Solid (Stainless; 1/4D x 2L)
2/12/2016
logo
Schneider Electric
DL1BA260 SCHNEIDER-DL1BA260 Datasheet
107Kb / 2P
   1 UNIT= 1 BULB
Nov 22, 2021
logo
Molex Electronics Ltd.
31410-1201 MOLEX-31410-1201 Datasheet
256Kb / 2P
   USCAR 0.64MM RECEPTALCE SALES DRAWING, 20 CKT.
logo
List of Unclassifed Man...
F11-E06 ETC2-F11-E06 Datasheet
570Kb / 2P
   Encapsulated Thermostats for Electronics
logo
Wall Industries,Inc.
CMLV WALL-CMLV Datasheet
333Kb / 3P
   Encapsulated for Added Ruggedness
logo
PHOENIX CONTACT
2701289 PHOENIX-2701289 Datasheet
42Kb / 2P
   Replacement cover for slot 1 in base unit.
logo
TT Electronics.
HM31 TTELEC-HM31 Datasheet
1Mb / 1P
   Encapsulated Encapsulated Encapsulated Current Sense Transformers
logo
Hammond Manufacturing L...
HPS HAMMOND-HPS Datasheet
689Kb / 8P
   Encapsulated Transformers for Commercial Applications
August 2019
More results




Tyco Electronics について


Tyco Electronicsは、電子コンポーネント、ネットワークソリューション、ワイヤレスシステムの大手プロバイダーでした。同社はもともと1999年にTyco Internationalとして設立され、後に2007年にTyco Electronicsに改名されました。TycoElectronicsは50か国以上で事業を展開し、約20,000人の従業員の労働力がありました。

同社は、自動車、通信、医療、産業、家電など、さまざまな業界向けに、コネクタ、リレー、電源管理ソリューション、回路保護デバイス、その他の電子部品など、幅広い製品とサービスを提供しました。 Tyco Electronicsは、品質、信頼性、イノベーションに焦点を当てていることで知られており、電子業界のリーダーとして認められています。

2012年、Tyco Electronicsは、接続およびセンサーソリューションの大手プロバイダーであるTE Con​​nectivityに買収されました。この買収により、TE Con​​nectivityは、電子工業の製品ポートフォリオと製品を拡大し、市場での地位をさらに強化するのに役立ちました。 Tyco Electronicsは現在、TE Con​​nectivityの子会社であり、顧客に高品質の製品とサービスを提供し続けています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com