データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQD11P06 データシート (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQD11P06 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
部品番号 FQD11P06
ダウンロード  FQD11P06 ダウンロード

ファイルサイズ   1184.04 Kbytes
ページ   9 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 P-Channel QFET짰 MOSFET -60 V, -9.4 A, 185 m廓

FQD11P06 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
FQD11P06 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQD11P06
ダウンロード  FQD11P06 Click to download

ファイルサイズ   1184.04 Kbytes
ページ   9 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 P-Channel QFET짰 MOSFET -60 V, -9.4 A, 185 m廓

FQD11P06 データシート (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQD11P06 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD11P06 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD11P06 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD11P06 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD11P06 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD11P06 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD11P06 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD11P06 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD11P06 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor

FQD11P06 製品詳細

General Description

These P-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchildís proprietary, planar stripe, DMOS technology.

This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand a high energy pulse in the avalanche and commutation modes. These devices are well suited for low voltage applications such as automotive, DC/DC converters, and high efficiency switching for power management in portable and battery operated products.



Features

-9.4A, -60V, RDS(on)= 0.185Ω@VGS= -10 V

Low gate charge ( typical 13 nC)

Low Crss ( typical 45 pF)

Fast switching

100% avalanche tested

Improved dv/dt capability




同様の部品番号 - FQD11P06

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQD11P06 FAIRCHILD-FQD11P06 Datasheet
615Kb / 9P
   60V P-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQD11P06 ISC-FQD11P06 Datasheet
353Kb / 2P
   isc P-Channel MOSFET Transistor
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FQD11P06TM VBSEMI-FQD11P06TM Datasheet
990Kb / 8P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD11P06 FAIRCHILD-FQD11P06_09 Datasheet
856Kb / 9P
   60V P-Channel MOSFET
More results


同様の説明 - FQD11P06

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQB8P10TM FAIRCHILD-FQB8P10TM Datasheet
1Mb / 8P
   P-Channel QFET짰 MOSFET -100 V, -8.0 A, 185 m廓
FQB27P06TM FAIRCHILD-FQB27P06TM Datasheet
1Mb / 8P
   P-Channel QFET짰 MOSFET -60 V, -27 A, 70 m廓
FQPF47P06YDTU FAIRCHILD-FQPF47P06YDTU Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel QFET짰 MOSFET -60 V, -30 A, 26 m廓
FQU17P06TU FAIRCHILD-FQU17P06TU Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel QFET짰 MOSFET -60 V, -12 A, 135 m廓
FQD7P06TM FAIRCHILD-FQD7P06TM Datasheet
543Kb / 8P
   P-Channel QFET짰 MOSFET - 60 V, - 5.4 A, 450 m?
FQD20N06LTM FAIRCHILD-FQD20N06LTM Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 60 V, 17.2 A, 42 m廓
FQB50N06LTM FAIRCHILD-FQB50N06LTM Datasheet
836Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 60 V, 52.4 A, 21 m廓
FQD13N06LTM FAIRCHILD-FQD13N06LTM Datasheet
916Kb / 10P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 60 V, 11 A, 115 m廓
FQI50N06TU FAIRCHILD-FQI50N06TU Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 60 V, 50 A, 22 m廓
FQD13N06TM FAIRCHILD-FQD13N06TM Datasheet
803Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 60 V, 10 A, 140 m廓
More results




Fairchild Semiconductor について


Fairchild Semiconductorは、1950年代後半に設立された先駆的な半導体会社でした。
同社は、最初の商用トランジスタの開発における革新と、統合回路技術の進歩への貢献で知られていました。
Fairchildは、電力半導体、アナログおよび混合シグナル統合回路、およびその他の半導体製品の大手サプライヤーになりました。
同社は2016年にSemiconductorで買収され、その製品と技術は引き続きSemiconductorブランドの下で開発および販売されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com