データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BTN1053K3 データシート (PDF) - Cystech Electonics Corp.

BTN1053K3 Datasheet PDF - Cystech Electonics Corp.
部品番号 BTN1053K3
ダウンロード  BTN1053K3 ダウンロード

ファイルサイズ   304.26 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
ホームページ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.
部品情報 NPN Epitaxial Planar Transistor

BTN1053K3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
BTN1053K3 Datasheet PDF - Cystech Electonics Corp.

部品番号 BTN1053K3
ダウンロード  BTN1053K3 Click to download

ファイルサイズ   304.26 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
ホームページ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.
部品情報 NPN Epitaxial Planar Transistor

BTN1053K3 データシート (HTML) - Cystech Electonics Corp.

BTN1053K3 Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. BTN1053K3 Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. BTN1053K3 Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. BTN1053K3 Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. BTN1053K3 Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp. BTN1053K3 Datasheet HTML 6Page - Cystech Electonics Corp. BTN1053K3 Datasheet HTML 7Page - Cystech Electonics Corp. BTN1053K3 Datasheet HTML 8Page - Cystech Electonics Corp.

BTN1053K3 製品詳細

Features
• Excellent HFE Characteristics up to 1A
• Low Saturation Voltage, VCE(sat)=0.15V(typ)@IC=1A, IB=50mA
• 5A peak pulse current
• Pb-free lead plating and halogen-free package




同様の部品番号 - BTN1053K3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cystech Electonics Corp...
BTN1053A3 CYSTEKEC-BTN1053A3 Datasheet
275Kb / 8P
   Low Vcesat NPN Epitaxial Planar Transistor
BTN1053I3 CYSTEKEC-BTN1053I3 Datasheet
309Kb / 7P
   NPN Epitaxial Planar Transistor
BTN1053L3 CYSTEKEC-BTN1053L3 Datasheet
153Kb / 5P
   NPN Epitaxial Planar Transistor
BTN1053M3 CYSTEKEC-BTN1053M3 Datasheet
169Kb / 5P
   NPN Epitaxial Planar Transistor
More results


同様の説明 - BTN1053K3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HI41C HSMC-HI41C Datasheet
31Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ14C HSMC-HJ14C Datasheet
32Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ47 HSMC-HJ47 Datasheet
30Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ669A HSMC-HJ669A Datasheet
22Kb / 2P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HLB123T HSMC-HLB123T Datasheet
37Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM3019 HSMC-HM3019 Datasheet
22Kb / 2P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HMBT2222A HSMC-HMBT2222A Datasheet
37Kb / 4P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HMBTH10 HSMC-HMBTH10 Datasheet
29Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HMH2369 HSMC-HMH2369 Datasheet
43Kb / 4P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HA8050S HSMC-HA8050S Datasheet
36Kb / 4P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HBC848 HSMC-HBC848 Datasheet
30Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com