データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

JTN1aS-TMP-F-DC24V データシート (PDF) - Panasonic Semiconductor

JTN1aS-TMP-F-DC24V Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor
部品番号 JTN1aS-TMP-F-DC24V
ダウンロード  JTN1aS-TMP-F-DC24V ダウンロード

ファイルサイズ   88.72 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
ホームページ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
部品情報 High switching capacity 1a/1c 30A power relays

JTN1aS-TMP-F-DC24V Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
JTN1aS-TMP-F-DC24V Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor

部品番号 JTN1aS-TMP-F-DC24V
ダウンロード  JTN1aS-TMP-F-DC24V Click to download

ファイルサイズ   88.72 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
ホームページ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
部品情報 High switching capacity 1a/1c 30A power relays

JTN1aS-TMP-F-DC24V データシート (HTML) - Panasonic Semiconductor

JTN1aS-TMP-F-DC24V Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor JTN1aS-TMP-F-DC24V Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor JTN1aS-TMP-F-DC24V Datasheet HTML 3Page - Panasonic Semiconductor JTN1aS-TMP-F-DC24V Datasheet HTML 4Page - Panasonic Semiconductor



同様の部品番号 - JTN1aS-TMP-F-DC24V

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Panasonic Semiconductor
JTN1AS-TMP-F-DC24V PANASONIC-JTN1AS-TMP-F-DC24V Datasheet
88Kb / 4P
   High switching capacity 1a/1c 30A power relays Heating & ventilation Home appliance
More results


同様の説明 - JTN1aS-TMP-F-DC24V

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Panasonic Semiconductor
JTN1AS-PA-F-DC5V PANASONIC-JTN1AS-PA-F-DC5V Datasheet
88Kb / 4P
   High switching capacity 1a/1c 30A power relays Heating & ventilation Home appliance
logo
Panasonic Battery Group
JTV PANASONICBATTERY-JTV Datasheet
90Kb / 4P
   Surge withstand voltage 6kV 1a/1c 30A power relays
logo
Panasonic Semiconductor
JTV1AS-PA-12V PANASONIC-JTV1AS-PA-12V Datasheet
90Kb / 4P
   Surge withstand voltage: 6kV 1a/1c 30A power relays
JTV1AS-PA-24V PANASONIC-JTV1AS-PA-24V Datasheet
90Kb / 4P
   Surge withstand voltage 6kV 1a/1c 30A power relays
JS1-B-24V-F PANASONIC-JS1-B-24V-F Datasheet
74Kb / 4P
   1a/1c 10A cubic type power relays
JQ1APE-24V-H12 PANASONIC-JQ1APE-24V-H12 Datasheet
128Kb / 7P
   1a/1c 5A/10A small power relays
JS1-B-12V-F PANASONIC-JS1-B-12V-F Datasheet
102Kb / 5P
   1a/1c 10A cubic type power relays
JS1F-5V-F PANASONIC-JS1F-5V-F Datasheet
69Kb / 4P
   1a/1c 10A cubic type power relays
JS1-B-18V PANASONIC-JS1-B-18V Datasheet
69Kb / 4P
   1a/1c 10A cubic type power relays
JS1AF-B-24V-F PANASONIC-JS1AF-B-24V-F Datasheet
69Kb / 4P
   1a/1c 10A cubic type power relays
More results




Panasonic Semiconductor について


Panasonic Semiconductorは、日本の電子会社であるPanasonic Corporationの子会社です。
Panasonic Semiconductorは、自動車、産業、消費者市場のさまざまな用途向けに、マイクロコントローラー、センサー、電力管理ICS、およびその他の電子部品を含む幅広い製品を提供します。
同社は品質と信頼性に焦点を当てていることで知られており、その製品は電力管理、照明、その他のアプリケーションで広く使用されています。
パナソニック半導体はいくつかの国で事業を展開しており、アジア太平洋地域の電子部品の主要なサプライヤーの1つです。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com