データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQP6N90C データシート (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQP6N90C Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
部品番号 FQP6N90C
ダウンロード  FQP6N90C ダウンロード

ファイルサイズ   1118.8 Kbytes
ページ   10 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 N-Channel QFET짰 MOSFET 900 V, 6.0 A, 2.3

FQP6N90C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
FQP6N90C Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQP6N90C
ダウンロード  FQP6N90C Click to download

ファイルサイズ   1118.8 Kbytes
ページ   10 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 N-Channel QFET짰 MOSFET 900 V, 6.0 A, 2.3

FQP6N90C データシート (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQP6N90C Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQP6N90C Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQP6N90C Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQP6N90C Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQP6N90C Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQP6N90C Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQP6N90C Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQP6N90C Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQP6N90C Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FQP6N90C Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor

FQP6N90C 製品詳細

Description

This  N-Channel  enhancement  mode  power  MOSFET  is produced using Fairchild Semiconductor’s proprietary planar stripe  and  DMOS  technology.  This  advanced  MOSFET technology  has  been  especially  tailored  to  reduce  on-state resistance,  and  to  provide  superior  switching  performance and  high  avalanche  energy  strength.  These  devices  are suitable  for  switched  mode  power  supplies,  active  power factor correction (PFC), and electronic lamp ballasts.



Features

• 6.0 A, 900 V, RDS(on)= 2.3 Ω(Max.) @ VGS= 10 V,ID= 3.0 A

• Low Gate Charge (Typ. 30nC)

• Low Crss (Typ. 11pF)

• 100% Avalanche Tested




同様の部品番号 - FQP6N90C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQP6N90C FAIRCHILD-FQP6N90C Datasheet
860Kb / 10P
   900V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQP6N90C ISC-FQP6N90C Datasheet
296Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
More results


同様の説明 - FQP6N90C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQB5N90TM FAIRCHILD-FQB5N90TM Datasheet
785Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 900 V, 5.4 A, 2.3 廓
FQA8N90C-F109 FAIRCHILD-FQA8N90C-F109 Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 900 V, 8 A, 1.9 廓
FQD2N90TF FAIRCHILD-FQD2N90TF Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 900 V, 1.7 A, 7.2 廓
FQA11N90F109 FAIRCHILD-FQA11N90F109 Datasheet
460Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 900 V, 11.4 A, 960 m廓
FQD1N80TM FAIRCHILD-FQD1N80TM Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 1.0 A, 20 廓
FQI4N80TU FAIRCHILD-FQI4N80TU Datasheet
801Kb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 3.9 A, 3.6 廓
FQI5N60CTU FAIRCHILD-FQI5N60CTU Datasheet
487Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 600 V, 4.5 A, 2.5 廓
FQB7N60TM FAIRCHILD-FQB7N60TM Datasheet
771Kb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 3.9 A, 3.6 廓
logo
ON Semiconductor
FQD2N60C ONSEMI-FQD2N60C Datasheet
979Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 600 V, 1.9 A, 4.7 廓
October-2017,Rev.2
logo
Fairchild Semiconductor
FQD1N60CTM FAIRCHILD-FQD1N60CTM Datasheet
557Kb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 600 V, 1.0 A, 11.5 廓
More results




Fairchild Semiconductor について


Fairchild Semiconductorは、1950年代後半に設立された先駆的な半導体会社でした。
同社は、最初の商用トランジスタの開発における革新と、統合回路技術の進歩への貢献で知られていました。
Fairchildは、電力半導体、アナログおよび混合シグナル統合回路、およびその他の半導体製品の大手サプライヤーになりました。
同社は2016年にSemiconductorで買収され、その製品と技術は引き続きSemiconductorブランドの下で開発および販売されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com