データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQD4P40 データシート (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQD4P40 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
部品番号 FQD4P40
ダウンロード  FQD4P40 ダウンロード

ファイルサイズ   917.83 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 P-Channel QFET짰 MOSFET -400 V, -2.7 A, 3.1

FQD4P40 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
FQD4P40 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQD4P40
ダウンロード  FQD4P40 Click to download

ファイルサイズ   917.83 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 P-Channel QFET짰 MOSFET -400 V, -2.7 A, 3.1

FQD4P40 データシート (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQD4P40 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD4P40 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD4P40 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD4P40 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD4P40 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD4P40 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD4P40 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD4P40 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor



同様の部品番号 - FQD4P40

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQD4P40 FAIRCHILD-FQD4P40 Datasheet
647Kb / 9P
   400V P-Channel MOSFET
FQD4P40 FAIRCHILD-FQD4P40 Datasheet
764Kb / 9P
   400V P-Channel MOSFET
FQD4P40TF FAIRCHILD-FQD4P40TF Datasheet
764Kb / 9P
   400V P-Channel MOSFET
More results


同様の説明 - FQD4P40

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQB11N40CTM FAIRCHILD-FQB11N40CTM Datasheet
977Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 400 V, 10.5 A, 530 m廓
FQPF11N40CT FAIRCHILD-FQPF11N40CT Datasheet
709Kb / 10P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 400 V, 10.5 A, 530 m廓
FQT5P10TF FAIRCHILD-FQT5P10TF Datasheet
1Mb / 8P
   P-Channel QFET짰 MOSFET -100 V, -1.0 A, 1.05 廓
FQB27P06TM FAIRCHILD-FQB27P06TM Datasheet
1Mb / 8P
   P-Channel QFET짰 MOSFET -60 V, -27 A, 70 m廓
FQPF47P06YDTU FAIRCHILD-FQPF47P06YDTU Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel QFET짰 MOSFET -60 V, -30 A, 26 m廓
FQU8P10TU FAIRCHILD-FQU8P10TU Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel QFET짰 MOSFET -100 V, -6.6 A, 530 m廓
FQD11P06TM FAIRCHILD-FQD11P06TM Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel QFET짰 MOSFET -60 V, -9.4 A, 185 m廓
FQU17P06TU FAIRCHILD-FQU17P06TU Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel QFET짰 MOSFET -60 V, -12 A, 135 m廓
FQB8P10TM FAIRCHILD-FQB8P10TM Datasheet
1Mb / 8P
   P-Channel QFET짰 MOSFET -100 V, -8.0 A, 185 m廓
FQP11N40C FAIRCHILD-FQP11N40C Datasheet
709Kb / 10P
   FQP11N40C / FQPF11N40C N-Channel QFET짰 MOSFET 400 V, 10.5 A, 530 m廓
More results




Fairchild Semiconductor について


Fairchild Semiconductorは、1950年代後半に設立された先駆的な半導体会社でした。
同社は、最初の商用トランジスタの開発における革新と、統合回路技術の進歩への貢献で知られていました。
Fairchildは、電力半導体、アナログおよび混合シグナル統合回路、およびその他の半導体製品の大手サプライヤーになりました。
同社は2016年にSemiconductorで買収され、その製品と技術は引き続きSemiconductorブランドの下で開発および販売されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com