データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

EN221D-05A データシート (PDF) - Fuji Electric

EN221D-05A Datasheet PDF - Fuji Electric
部品番号 EN221D-05A
ダウンロード  EN221D-05A ダウンロード

ファイルサイズ   228.02 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  FUJI [Fuji Electric]
ホームページ  http://www.fujielectric.co.jp/eng/fdt/scd
Logo FUJI - Fuji Electric
部品情報 Z-TRAP ENE(Nominal varistor voltage 200 to 470V

EN221D-05A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
EN221D-05A Datasheet PDF - Fuji Electric

部品番号 EN221D-05A
ダウンロード  EN221D-05A Click to download

ファイルサイズ   228.02 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  FUJI [Fuji Electric]
ホームページ  http://www.fujielectric.co.jp/eng/fdt/scd
Logo FUJI - Fuji Electric
部品情報 Z-TRAP ENE(Nominal varistor voltage 200 to 470V

EN221D-05A データシート (HTML) - Fuji Electric

EN221D-05A Datasheet HTML 1Page - Fuji Electric EN221D-05A Datasheet HTML 2Page - Fuji Electric EN221D-05A Datasheet HTML 3Page - Fuji Electric EN221D-05A Datasheet HTML 4Page - Fuji Electric EN221D-05A Datasheet HTML 5Page - Fuji Electric EN221D-05A Datasheet HTML 6Page - Fuji Electric EN221D-05A Datasheet HTML 7Page - Fuji Electric

EN221D-05A 製品詳細

■ Features
● Excellent clamping characteristics
● High discharge current capability
● Fast response time
● Eliminate follow-on current




同様の部品番号 - EN221D-05A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Energizer
EN22 ENERGIZER-EN22 Datasheet
168Kb / 2P
   9.0 Volts 45.6 grams (1.6 oz.) 21.1 cubic centimeters (1.3 cubic inch)
EN22 ENERGIZER-EN22 Datasheet
250Kb / 1P
   to 4.8 volts at 21C
logo
Sanken electric
EN220A SANKEN-EN220A Datasheet
315Kb / 7P
   Schottky Barrier Diode
logo
Sanyo Semicon Device
EN2262E SANYO-EN2262E Datasheet
486Kb / 10P
   High-Voltage Switching Applications
logo
Energizer
EN22 ENERGIZER-EN22_17 Datasheet
250Kb / 1P
   to 4.8 volts at 21C
More results


同様の説明 - EN221D-05A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fuji Electric
ENF221D05A FUJI-ENF221D05A Datasheet
377Kb / 7P
   220 TO 680V (VARISTOR VOLTAGE)
logo
List of Unclassifed Man...
HRS2 ETC-HRS2 Datasheet
138Kb / 5P
   Nominal Voltage 3 VDC to 24 VDC
18/11/04
logo
Littelfuse
V8ZA05P LITTELFUSE-V8ZA05P Datasheet
1Mb / 14P
   Varistor Products - Low to Medum Voltage, Radial Lead
logo
Stackpole Electronics, ...
ZVL SEI-ZVL Datasheet
1Mb / 6P
   Low Voltage Leaded Varistor
02/15/2021
logo
Festo Corporation.
564871 FESTO-564871 Datasheet
77Kb / 1P
   Water trap
4/5/22
logo
Stackpole Electronics, ...
CVH SEI-CVH Datasheet
258Kb / 4P
   Medium Voltage Leaded Varistor
08/09/2019
logo
ECS, Inc.
XT4.5MB ECS-XT4.5MB Datasheet
189Kb / 2P
   CERAMIC TRAP
logo
TOKO, Inc
TP98-A0-001C TOKO-TP98-A0-001C Datasheet
135Kb / 1P
   Ceramic Trap
logo
Festo Corporation.
564873 FESTO-564873 Datasheet
77Kb / 1P
   Water trap
4/5/22
564868 FESTO-564868 Datasheet
77Kb / 1P
   Water trap
4/5/22
More results




Fuji Electric について


Fuji Electricは、電気および電子機器の製造を専門とする日本企業です。
同社は1923年に設立され、日本の東京に本社を置いています。
Fuji Electricは、パワーエレクトロニクス機器、産業用自動化機器など、幅広い製品を提供しています。
同社は、電子エレクトロニクスとエネルギー管理の専門知識、および電気自動車、再生可能エネルギー、スマートグリッドソリューションの分野での革新的な技術で知られています。
Fuji Electricは、世界中のさまざまな国の運営と施設を持っており、顧客と緊密に連携して、特定の要件とニーズを満たすカスタマイズされたソリューションを提供しています。
産業および商業製品に加えて、Fuji Electricは、空調システム、家電製品、ホームセキュリティシステムなど、消費者および住宅用途向けのさまざまな製品とソリューションも提供しています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com