データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TA060-180-10-10 データシート (PDF) - Transcom, Inc.

TA060-180-10-10 Datasheet PDF - Transcom, Inc.
部品番号 TA060-180-10-10
ダウンロード  TA060-180-10-10 ダウンロード

ファイルサイズ   63.64 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  TRANSCOM [Transcom, Inc.]
ホームページ  http://www.transcominc.com.tw
Logo TRANSCOM - Transcom, Inc.
部品情報 6 ~ 18 GHz 10dB Gain 10dBm Low Noise Amplifier

TA060-180-10-10 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
TA060-180-10-10 Datasheet PDF - Transcom, Inc.

部品番号 TA060-180-10-10
ダウンロード  TA060-180-10-10 Click to download

ファイルサイズ   63.64 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  TRANSCOM [Transcom, Inc.]
ホームページ  http://www.transcominc.com.tw
Logo TRANSCOM - Transcom, Inc.
部品情報 6 ~ 18 GHz 10dB Gain 10dBm Low Noise Amplifier

TA060-180-10-10 データシート (HTML) - Transcom, Inc.

TA060-180-10-10 Datasheet HTML 1Page - Transcom, Inc. TA060-180-10-10 Datasheet HTML 2Page - Transcom, Inc.



同様の部品番号 - TA060-180-10-10

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Transcom, Inc.
TA060-180-10-15 TRANSCOM-TA060-180-10-15 Datasheet
44Kb / 2P
   6 ~ 18 GHz 15dBm Low Noise Amplifier
More results


同様の説明 - TA060-180-10-10

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Transcom, Inc.
TA060-180-20-10 TRANSCOM-TA060-180-20-10 Datasheet
47Kb / 2P
   6 ~ 18 MHz 10dBm Low Noise Amplifier
TA060-120-11-10 TRANSCOM-TA060-120-11-10 Datasheet
72Kb / 2P
   6 ~ 12GHz 10dBm Low Noise Amplifier
logo
Teledyne Technologies I...
TLA-18-6004 TELEDYNE-TLA-18-6004 Datasheet
893Kb / 2P
   Low Noise Amplifier 6 GHz - 18 GHz
TLA-18-6005 TELEDYNE-TLA-18-6005 Datasheet
891Kb / 2P
   Low Noise Amplifier 6 GHz - 18 GHz
TLA-18-6006 TELEDYNE-TLA-18-6006 Datasheet
891Kb / 2P
   Low Noise Amplifier 6 GHz - 18 GHz
CLA-18-6007 TELEDYNE-CLA-18-6007 Datasheet
896Kb / 2P
   Low Noise Amplifier 6 GHz - 18 GHz
CLA-18-6004 TELEDYNE-CLA-18-6004 Datasheet
898Kb / 2P
   Low Noise Amplifier 6 GHz - 18 GHz
CLA-18-6005 TELEDYNE-CLA-18-6005 Datasheet
896Kb / 2P
   Low Noise Amplifier 6 GHz - 18 GHz
CLA-18-6006 TELEDYNE-CLA-18-6006 Datasheet
896Kb / 2P
   Low Noise Amplifier 6 GHz - 18 GHz
TLA-18-6007 TELEDYNE-TLA-18-6007 Datasheet
891Kb / 2P
   Low Noise Amplifier 6 GHz - 18 GHz
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com