データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SK2927 データシート (PDF) - Hitachi Semiconductor

2SK2927 Datasheet PDF - Hitachi Semiconductor
部品番号 2SK2927
ダウンロード  2SK2927 ダウンロード

ファイルサイズ   52.44 Kbytes
ページ   10 Pages
メーカー  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
ホームページ  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor
部品情報 Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching

2SK2927 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
2SK2927 Datasheet PDF - Hitachi Semiconductor

部品番号 2SK2927
ダウンロード  2SK2927 Click to download

ファイルサイズ   52.44 Kbytes
ページ   10 Pages
メーカー  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
ホームページ  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor
部品情報 Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching

2SK2927 データシート (HTML) - Hitachi Semiconductor

2SK2927 Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor 2SK2927 Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor 2SK2927 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 2SK2927 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor 2SK2927 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor 2SK2927 Datasheet HTML 6Page - Hitachi Semiconductor 2SK2927 Datasheet HTML 7Page - Hitachi Semiconductor 2SK2927 Datasheet HTML 8Page - Hitachi Semiconductor 2SK2927 Datasheet HTML 9Page - Hitachi Semiconductor 2SK2927 Datasheet HTML 10Page - Hitachi Semiconductor

2SK2927 製品詳細

Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching



Features

•  Low on-resistance

   RDS=0.055 Ω typ.

•  High speed switching

•  4V gate drive device can be driven from 5V source




同様の部品番号 - 2SK2927

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
2SK2927 RENESAS-2SK2927 Datasheet
93Kb / 8P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
logo
VBsemi Electronics Co.,...
2SK2927 VBSEMI-2SK2927 Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK2927 ISC-2SK2927 Datasheet
305Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Renesas Technology Corp
2SK2927-E RENESAS-2SK2927-E Datasheet
93Kb / 8P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
More results


同様の説明 - 2SK2927

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
H7N0608LD RENESAS-H7N0608LD Datasheet
118Kb / 12P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
H5N1503P RENESAS-H5N1503P Datasheet
81Kb / 7P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
RJK6015DPK RENESAS-RJK6015DPK Datasheet
107Kb / 7P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
H7N0310LD RENESAS-H7N0310LD Datasheet
131Kb / 14P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
2SK2788 RENESAS-2SK2788_11 Datasheet
82Kb / 7P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
RJK5013DPE RENESAS-RJK5013DPE_15 Datasheet
89Kb / 7P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
RJL5014DPK RENESAS-RJL5014DPK_15 Datasheet
89Kb / 7P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
H5N5006DL RENESAS-H5N5006DL_15 Datasheet
113Kb / 10P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
H7N1005LD RENESAS-H7N1005LD_15 Datasheet
145Kb / 11P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
HAT2179R RENESAS-HAT2179R_15 Datasheet
126Kb / 9P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
H7N1005DL RENESAS-H7N1005DL_15 Datasheet
139Kb / 11P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
More results




Hitachi Semiconductor について


Hitachi Semiconductorは、半導体の設計と製造を専門とする日本企業であるHitachi、Ltd。の子会社です。
同社は1970年に設立され、日本の東京に本社を置いています。
Hitachi Semiconductorは、メモリ製品、マイクロコントローラー、電力管理ICS、その他のアナログおよびデジタル半導体など、幅広い製品を提供しています。
同社の製品は、家電、自動車システム、産業機器などのさまざまなアプリケーションで使用されています。
Hitachi Semiconductorは、半導体技術の専門知識と、高品質で信頼できる製品を顧客に提供する能力で知られています。
同社は世界中のさまざまな国に運営と施設を持ち、顧客と緊密に連携して、特定の要件とニーズを満たすカスタマイズされた半導体ソリューションを提供しています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com